công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

11AA160-E/MS bảng dữ liệu(PDF) 30 Page - Microchip Technology

tên linh kiện 11AA160-E/MS
Giải thích chi tiết về linh kiện  1K-16K UNI/O짰 Serial EEPROM Family Data Sheet
PDF  38 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

11AA160-E/MS bảng dữ liệu(HTML) 30 Page - Microchip Technology

Back Button 11AA160-E/MS Datasheet HTML 26Page - Microchip Technology 11AA160-E/MS Datasheet HTML 27Page - Microchip Technology 11AA160-E/MS Datasheet HTML 28Page - Microchip Technology 11AA160-E/MS Datasheet HTML 29Page - Microchip Technology 11AA160-E/MS Datasheet HTML 30Page - Microchip Technology 11AA160-E/MS Datasheet HTML 31Page - Microchip Technology 11AA160-E/MS Datasheet HTML 32Page - Microchip Technology 11AA160-E/MS Datasheet HTML 33Page - Microchip Technology 11AA160-E/MS Datasheet HTML 34Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 30 / 38 page
background image
11AAXXX/11LCXXX
DS22067E-page 30
Preliminary
© 2008 Microchip Technology Inc.
/HDG3ODVWLF 6PDOO 2XWOLQH 7UDQVLVWRU 77 >627
@
1RWHV
'LPHQVLRQV ' DQG ( GR QRW LQFOXGH PROG IODVK RU SURWUXVLRQV 0ROG IODVK RU SURWUXVLRQV VKDOO QRW H[FHHG
PP SHU VLGH
'LPHQVLRQLQJ DQG WROHUDQFLQJ SHU $60( <
0
%6& %DVLF 'LPHQVLRQ 7KHRUHWLFDOO\ H[DFW YDOXH VKRZQ ZLWKRXW WROHUDQFHV
1RWH
)RU WKH PRVW FXUUHQW SDFNDJH GUDZLQJV SOHDVHVHH WKH 0LFURFKLS 3DFNDJLQJ 6SHFLILFDWLRQ ORFDWHG DW
KWWSZZZ PLFURFKLSFRP SDFNDJLQJ
8QLWV
0,//,0(7(56
'LPHQVLRQ /LPLWV
0,1
120
0$;
1XPEHU RI 3LQV
1
/HDG 3LWFK
H
%6&
2XWVLGH /HDG 3LWFK
H
%6&
2YHUDOO +HLJKW
$
±
0ROGHG 3DFNDJH 7KLFNQHVV
$
6WDQGRII
$
±
2YHUDOO :LGWK
(
±
0ROGHG 3DFNDJH :LGWK
(
2YHUDOO /HQJWK
'
)RRW /HQJWK
/
)RRW $QJOH
I
ƒ
±
ƒ
/HDG 7KLFNQHVV
F
±
/HDG :LGWK
E
±
b
N
E
E1
2
1
e
e1
D
A
A1
A2
c
L
φ
0LFURFKLS 7HFKQRORJ\ 'UDZLQJ &
%



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com