công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

11AA040T-E/P bảng dữ liệu(PDF) 23 Page - Microchip Technology

tên linh kiện 11AA040T-E/P
Giải thích chi tiết về linh kiện  1K-16K UNI/O짰 Serial EEPROM Family Data Sheet
PDF  38 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

11AA040T-E/P bảng dữ liệu(HTML) 23 Page - Microchip Technology

Back Button 11AA040T-E/P Datasheet HTML 19Page - Microchip Technology 11AA040T-E/P Datasheet HTML 20Page - Microchip Technology 11AA040T-E/P Datasheet HTML 21Page - Microchip Technology 11AA040T-E/P Datasheet HTML 22Page - Microchip Technology 11AA040T-E/P Datasheet HTML 23Page - Microchip Technology 11AA040T-E/P Datasheet HTML 24Page - Microchip Technology 11AA040T-E/P Datasheet HTML 25Page - Microchip Technology 11AA040T-E/P Datasheet HTML 26Page - Microchip Technology 11AA040T-E/P Datasheet HTML 27Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 23 / 38 page
background image
© 2008 Microchip Technology Inc.
Preliminary
DS22067E-page 23
11AAXXX/11LCXXX
3-Lead SOT-23
XXNN
Example:
B517
3-Lead SOT-23 Package Marking (Pb-Free)
Device
I-Temp Marking
Device
I-Temp Marking
E-Temp Marking
11AA010
B1NN
11LC010
M1NN
N1NN
11AA020
B2NN
11LC020
M2NN
N2NN
11AA040
B3NN
11LC040
M3NN
N3NN
11AA080
B4NN
11LC080
M4NN
N4NN
11AA160
B5NN
11LC160
M5NN
N5NN
Legend: XX...X
Customer-specific information
Y
Year code (last digit of calendar year)
YY
Year code (last 2 digits of calendar year)
WW
Week code (week of January 1 is week ‘01’)
NNN
Alphanumeric traceability code
Pb-free JEDEC designator for Matte Tin (Sn)
*
This package is Pb-free. The Pb-free JEDEC designator (
)
can be found on the outer packaging for this package.
Note:
In the event the full Microchip part number cannot be marked on one line, it will
be carried over to the next line, thus limiting the number of available
characters for customer-specific information.
3
e
3
e



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com