công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCP3302T-CI/ST bảng dữ liệu(PDF) 31 Page - Microchip Technology

tên linh kiện MCP3302T-CI/ST
Giải thích chi tiết về linh kiện  13-Bit Differential Input, Low Power A/D Converter with SPI Serial Interface
PDF  46 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

MCP3302T-CI/ST bảng dữ liệu(HTML) 31 Page - Microchip Technology

Back Button MCP3302T-CI/ST Datasheet HTML 27Page - Microchip Technology MCP3302T-CI/ST Datasheet HTML 28Page - Microchip Technology MCP3302T-CI/ST Datasheet HTML 29Page - Microchip Technology MCP3302T-CI/ST Datasheet HTML 30Page - Microchip Technology MCP3302T-CI/ST Datasheet HTML 31Page - Microchip Technology MCP3302T-CI/ST Datasheet HTML 32Page - Microchip Technology MCP3302T-CI/ST Datasheet HTML 33Page - Microchip Technology MCP3302T-CI/ST Datasheet HTML 34Page - Microchip Technology MCP3302T-CI/ST Datasheet HTML 35Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 31 / 46 page
background image
© 2008 Microchip Technology Inc.
DS21697E-page 31
MCP3302/04
7.0
PACKAGING INFORMATION
7.1
Package Marking Information
Legend:
XX...X
Customer-specific information
Y
Year code (last digit of calendar year)
YY
Year code (last 2 digits of calendar year)
WW
Week code (week of January 1 is week ‘01’)
NNN
Alphanumeric traceability code
Pb-free JEDEC designator for Matte Tin (Sn)
*
This package is Pb-free. The Pb-free JEDEC designator (
)
can be found on the outer packaging for this package.
Note
:
In the event the full Microchip part number cannot be marked on one line, it will
be carried over to the next line, thus limiting the number of available
characters for customer-specific information.
3
e
3
e
14-Lead PDIP (300 mil)
Example:
14-Lead SOIC (150 mil)
Example:
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
YYWWNNN
XXXXXXXXXXX
YYWWNNN
MCP3302-B
I/P^^
0819256
XXXXXXXXXXX
MCP3302-B
0819256
I/SL^^
XXXXXXXX
NNN
YYWW
14-Lead TSSOP (4.4mm)
Example:
3302-C
256
I819
3
e
3
e



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com