công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCP6021-I/P bảng dữ liệu(PDF) 33 Page - Microchip Technology

tên linh kiện MCP6021-I/P
Giải thích chi tiết về linh kiện  Rail-to-Rail Input/Output, 10 MHz Op Amps
PDF  42 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

MCP6021-I/P bảng dữ liệu(HTML) 33 Page - Microchip Technology

Back Button MCP6021-I/P Datasheet HTML 29Page - Microchip Technology MCP6021-I/P Datasheet HTML 30Page - Microchip Technology MCP6021-I/P Datasheet HTML 31Page - Microchip Technology MCP6021-I/P Datasheet HTML 32Page - Microchip Technology MCP6021-I/P Datasheet HTML 33Page - Microchip Technology MCP6021-I/P Datasheet HTML 34Page - Microchip Technology MCP6021-I/P Datasheet HTML 35Page - Microchip Technology MCP6021-I/P Datasheet HTML 36Page - Microchip Technology MCP6021-I/P Datasheet HTML 37Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 33 / 42 page
background image
© 2009 Microchip Technology Inc.
DS21685D-page 33
MCP6021/1R/2/3/4
/HDG3ODVWLF 6PDOO 2XWOLQH 6/ ±1DUURZ
PP %RG\>62,&@
1RWHV
3LQ YLVXDO LQGH[ IHDWXUH PD\ YDU\ EXW PXVW EH ORFDWHG ZLWKLQ WKH KDWFKHG DUHD
† 6LJQLILFDQW &KDUDFWHULVWLF
'LPHQVLRQV ' DQG ( GR QRW LQFOXGH PROG IODVK RU SURWUXVLRQV 0ROG IODVK RU SURWUXVLRQV VKDOO QRW H[FHHG
PP SHU VLGH
'LPHQVLRQLQJ DQG WROHUDQFLQJ SHU $60( <
0
%6& %DVLF 'LPHQVLRQ 7KHRUHWLFDOO\ H[DFW YDOXH VKRZQ ZLWKRXW WROHUDQFHV
5() 5HIHUHQFH 'LPHQVLRQ XVXDOO\ ZLWKRXW WROHUDQFH IRU LQIRUPDWLRQ SXUSRVHV RQO\
1RWH
)RU WKH PRVW FXUUHQW SDFNDJH GUDZLQJV SOHDVHVHH WKH 0LFURFKLS 3DFNDJLQJ 6SHFLILFDWLRQ ORFDWHG DW
KWWSZZZ PLFURFKLSFRP SDFNDJLQJ
8QLWV0,//,0(7(56
'LPHQVLRQ /LPLWV
0,1
120
0$;
1XPEHU RI 3LQV1
3LWFK
H
%6&
2YHUDOO +HLJKW
$
±
±
0ROGHG 3DFNDJH 7KLFNQHVV
$
±
±
6WDQGRII †
$
±
2YHUDOO :LGWK
(
%6&
0ROGHG 3DFNDJH :LGWK
(
%6&
2YHUDOO /HQJWK
'
%6&
&KDPIHU RSWLRQDO
K
±
)RRW /HQJWK
/
±
)RRWSULQW
/
5()
)RRW $QJOH
I
ƒ
±
ƒ
/HDG 7KLFNQHVV
F
±
/HDG :LGWK
E
±
0ROG 'UDIW $QJOH 7RS
D
ƒ
±
ƒ
0ROG 'UDIW $QJOH %RWWRP
E
ƒ
±
ƒ
NOTE 1
N
D
E
E1
1
23
b
e
A
A1
A2
L
L1
c
h
h
α
β
φ
0LFURFKLS 7HFKQRORJ\ 'UDZLQJ &%



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com