công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCP6021-E/MS bảng dữ liệu(PDF) 25 Page - Microchip Technology

tên linh kiện MCP6021-E/MS
Giải thích chi tiết về linh kiện  Rail-to-Rail Input/Output, 10 MHz Op Amps
PDF  42 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

MCP6021-E/MS bảng dữ liệu(HTML) 25 Page - Microchip Technology

Back Button MCP6021-E/MS Datasheet HTML 21Page - Microchip Technology MCP6021-E/MS Datasheet HTML 22Page - Microchip Technology MCP6021-E/MS Datasheet HTML 23Page - Microchip Technology MCP6021-E/MS Datasheet HTML 24Page - Microchip Technology MCP6021-E/MS Datasheet HTML 25Page - Microchip Technology MCP6021-E/MS Datasheet HTML 26Page - Microchip Technology MCP6021-E/MS Datasheet HTML 27Page - Microchip Technology MCP6021-E/MS Datasheet HTML 28Page - Microchip Technology MCP6021-E/MS Datasheet HTML 29Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 25 / 42 page
background image
© 2009 Microchip Technology Inc.
DS21685D-page 25
MCP6021/1R/2/3/4
6.0
PACKAGING INFORMATION
6.1
Package Marking Information
Legend: XX...X
Customer-specific information
Y
Year code (last digit of calendar year)
YY
Year code (last 2 digits of calendar year)
WW
Week code (week of January 1 is week ‘01’)
NNN
Alphanumeric traceability code
Pb-free JEDEC designator for Matte Tin (Sn)
*
This package is Pb-free. The Pb-free JEDEC designator (
)
can be found on the outer packaging for this package.
Note:
In the event the full Microchip part number cannot be marked on one line, it will
be carried over to the next line, thus limiting the number of available
characters for customer-specific information.
3
e
3
e
5-Lead SOT-23 (MCP6021/MCP6021R)
Example: (E-temp)
XXNN
EY25
Device
E-Temp Code
MCP6021
EYNN
MCP6021R
EZNN
Note: Applies to 5-Lead SOT-23
XXXXXXXX
XXXXXNNN
YYWW
8-Lead PDIP (300 mil)
Example:
MCP6021
I/P256
0903
MCP6021
E/P^^256
0903
OR
3
e
8-Lead SOIC (150 mil)
Example:
XXXXXXXX
XXXXYYWW
NNN
MCP6021
I/SN0903
256
MCP6021E
SN^^0903
256
OR
3
e
8-Lead MSOP
Example:
XXXXXX
YWWNNN
6021E
903256
8-Lead TSSOP
Example:
XXXX
YYWW
NNN
6021
E903
256



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com