công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

OSOGHS5A31A bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - OptoSupply International

tên linh kiện OSOGHS5A31A
Giải thích chi tiết về linh kiện  5mm Round Bi-Color Flashing Orange & Yellow Green LED
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  OPTOSUPPLY [OptoSupply International]
Trang chủ  http://www.optosupply.com
Logo OPTOSUPPLY - OptoSupply International

OSOGHS5A31A bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - OptoSupply International

  OSOGHS5A31A Datasheet HTML 1Page - OptoSupply International  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
VER A.0
5
5m
mm
m R
Ro
ou
un
nd
d B
Bii--C
Co
ollo
or
r F
Flla
assh
hiin
ng
g O
Or
ra
an
ng
ge
e &
& Y
Ye
ellllo
ow
w G
Gr
re
ee
en
n
L
LE
ED
D
OSOGHS5A31A
■
Features
■
Outline Dimension
●
High Luminous LEDs
●
5mm Round Standard Directivity
●
Superior Weather-resistance
●
Bi-Color Flashing Type
●
Water Clear Type
■
Applications
●
Toys
●
Games
●
Audio
●
Other Lighting
Unit:mm
Tolerance:+0.3mm
1
2
1:Anode
2:Cathode
5.0
0.5+0.1
2.54
■
Absolute Maximum Rating
(Ta=25℃)
■
Directivity
Item
Symbol
Value
Unit
Oscillator Frequency
Fled
1.8
Hz
Power Supply
Voltage
4.5
V
Operating Temperature
Topr
-30 ~ +85
℃
Storage Temperature
Tstg
-40~ +100
℃
Lead Soldering Temperature
Tsol
260
℃/5sec
-
*Pulse width Max.10ms Duty ratio max 1/10
0.5
30°
90°
60°
0
0
0.5
30°
60°
90°
11
■
Electrical -Optical Characteristics
(Ta=25℃)
Item
Symbol
Condition
Min.
Typ.
Max
Unit
DC Forward Voltage
Vdd
IF=20mA
3.0
3.3
4.5
V
DC Reverse Current
IR
VR=5V
-
-
10
µA
λD (Orange)
IF=20mA
600
605
610
nm
Domi. Wavelength*
λD (YG)
IF=20mA
565
570
575
nm
Iv (Orange)
IF=20mA
-
800
-
mcd
Luminous Intensity*
Iv (YG)
IF=20mA
-
500
-
mcd
50% Power Angle
2θ1/2
IF=20mA
-
30
-
deg
*1 Tolerance of dominant wavelength is +1nm
*2 Tolerance of luminous intensity is +15%
LED & Application Technologies


Số phần tương tự - OSOGHS5A31A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
OptoSupply Internationa...
OSO5CA5111P OPTOSUPPLY-OSO5CA5111P Datasheet
108Kb / 1P
Deluxe Power 5mm Round Commercial Orange LED
OSO5CA5111P OPTOSUPPLY-OSO5CA5111P Datasheet
180Kb / 1P
Deluxe Power 5mm Round Commercial Orange LED
OSO5CA5111P OPTOSUPPLY-OSO5CA5111P_11 Datasheet
180Kb / 1P
Deluxe Power 5mm Round Commercial Orange LED
OSO5CAS3C1A OPTOSUPPLY-OSO5CAS3C1A Datasheet
108Kb / 1P
3.5x2.8x1.9mm Power Top Commercial Orange SMD LED
OSO5CAS3C1A OPTOSUPPLY-OSO5CAS3C1A Datasheet
112Kb / 1P
3.5x2.8x1.9mm Power Top Commercial Orange SMD
More results

Mô tả tương tự - OSOGHS5A31A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
OptoSupply Internationa...
OSO5GS5A31A OPTOSUPPLY-OSO5GS5A31A Datasheet
95Kb / 1P
5mm Round Flashing Giga Orange LED
OSO5SS5A31A OPTOSUPPLY-OSO5SS5A31A Datasheet
95Kb / 1P
5mm Round Flashing Orange LED
OSRBHS5A31A OPTOSUPPLY-OSRBHS5A31A Datasheet
97Kb / 1P
5mm Round Bi-Color Flashing Red & Blue LED
OSRGHS5A31A OPTOSUPPLY-OSRGHS5A31A Datasheet
97Kb / 1P
5mm Round Bi-Color Flashing Red & Yellow Green LED
OSRPMS5A31A OPTOSUPPLY-OSRPMS5A31A Datasheet
97Kb / 1P
5mm Round Bi-Color Flashing Phoenix Red & Pure Green LED
OSY5SS5A31A OPTOSUPPLY-OSY5SS5A31A Datasheet
96Kb / 1P
5mm Round Flashing Yellow LED
OSYBMS5A31A OPTOSUPPLY-OSYBMS5A31A Datasheet
98Kb / 1P
5mm Round Bi-Color Flashing Phoenix Yellow & Super Blue LED
OSYGHS5A31A OPTOSUPPLY-OSYGHS5A31A Datasheet
97Kb / 1P
5mm Round Bi-Color Flashing Yellow & Yellow Green LED
OSYPMS5A31A OPTOSUPPLY-OSYPMS5A31A Datasheet
97Kb / 1P
5mm Round Bi-Color Flashing Phoenix Yellow & Pure Green LED
OSBWDS5A32A OPTOSUPPLY-OSBWDS5A32A Datasheet
104Kb / 1P
5mm Round Bi-Color Flashing Blue & White LED
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com