công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

25C320-E/SN bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Microchip Technology

tên linh kiện 25C320-E/SN
Giải thích chi tiết về linh kiện  32K SPI Bus Serial EEPROM
PDF  26 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

25C320-E/SN bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Microchip Technology

  25C320-E/SN Datasheet HTML 1Page - Microchip Technology 25C320-E/SN Datasheet HTML 2Page - Microchip Technology 25C320-E/SN Datasheet HTML 3Page - Microchip Technology 25C320-E/SN Datasheet HTML 4Page - Microchip Technology 25C320-E/SN Datasheet HTML 5Page - Microchip Technology 25C320-E/SN Datasheet HTML 6Page - Microchip Technology 25C320-E/SN Datasheet HTML 7Page - Microchip Technology 25C320-E/SN Datasheet HTML 8Page - Microchip Technology 25C320-E/SN Datasheet HTML 9Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 26 page
background image
25AA320/25LC320/25C320
DS21227F-page 4
© 2008 Microchip Technology Inc.
FIGURE 1-1:
HOLD TIMING
FIGURE 1-2:
SERIAL INPUT TIMING
FIGURE 1-3:
SERIAL OUTPUT TIMING
CS
SCK
SO
SI
HOLD
17
16
16
17
19
18
Don’t Care
5
High-Impedance
n + 2
n + 1
n
n - 1
n
n + 2
n + 1
n
n
n - 1
CS
SCK
SI
SO
6
5
8
7
11
3
LSB in
MSB in
High-Impedance
12
Mode 1,1
Mode 0,0
4
2
CS
SCK
SO
10
9
13
MSB out
ISB out
3
15
Don’t Care
SI
Mode 1,1
Mode 0,0
14



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com