| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
ST7263BHx bảng dữ liệu(PDF) 46 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ST7263BHx bảng dữ liệu(HTML) 46 Page - STMicroelectronics |
|
46 / 186 page ![]() I/O ports ST7263Bxx 46/186 Doc ID 7516 Rev 8 Figure 23. PA1, PA2 configuration Table 12. PA1, PA2 description(1) Port A I / O Alternate function Input1 Output Signal Condition PA1 without pull-up Very high current open drain SDA (I²C data) I²C enable PA2 without pull-up Very high current open drain SCL (I²C clock) I²C enable 1. Reset state. DDR LATCH LATCH DR SEL DDR SEL PAD ALTERNATE ENABLE N-BUFFER 1 0 CMOS SCHMITT TRIGGER VSS |