công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SPP8803TS8RG bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - SYNC POWER Crop.

tên linh kiện SPP8803TS8RG
Giải thích chi tiết về linh kiện  P-Channel Enhancement Mode MOSFET
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SYNC-POWER [SYNC POWER Crop.]
Trang chủ  http://www.syncpower.com
Logo SYNC-POWER - SYNC POWER Crop.

SPP8803TS8RG bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - SYNC POWER Crop.

  SPP8803TS8RG Datasheet HTML 1Page - SYNC POWER Crop. SPP8803TS8RG Datasheet HTML 2Page - SYNC POWER Crop. SPP8803TS8RG Datasheet HTML 3Page - SYNC POWER Crop. SPP8803TS8RG Datasheet HTML 4Page - SYNC POWER Crop. SPP8803TS8RG Datasheet HTML 5Page - SYNC POWER Crop. SPP8803TS8RG Datasheet HTML 6Page - SYNC POWER Crop. SPP8803TS8RG Datasheet HTML 7Page - SYNC POWER Crop. SPP8803TS8RG Datasheet HTML 8Page - SYNC POWER Crop.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 8 page
background image
2008 / 04 /20
Ver.1
Page 3
SPP8803
P-Channel Enhancement Mode MOSFET
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
(TA=25
Unless o
℃
therwise noted)
Parameter
Symbol
Conditions
Min.
Typ
Max.
Unit
Static
Drain-Source Breakdown Voltage
V(BR)DSS VGS=0V,ID=-250uA
-20
Gate Threshold Voltage
VGS(th) VDS=VGS,ID=-250uA
-0.35
-0.9
V
Gate Leakage Current
IGSS
VDS=0V,VGS=±12V
±100
nA
VDS=-16V,VGS=0V
-1
Zero Gate Voltage Drain Current
IDSS
VDS=-20V,VGS=0V
TJ=55℃
-10
uA
On-State Drain Current
ID(on)
VDS≦-5V,VGS=-4.5V
-20
A
VGS=- 4.5V,ID=-7.0A
0.016
0.020
VGS=- 2.5V,ID=-6.0A
0.020
0.025
Ω
Drain-Source On-Resistance
RDS(on)
VGS=- 1.8V,ID=-5.0A
0.028
0.035
Forward Transconductance
gfs
VDS=-5.0V,ID=-10.0A
36
S
Diode Forward Voltage
VSD
IS=-2.5A,VGS=0V
-0.8
-1.2
V
Dynamic
Total Gate Charge
Qg
30
45
Gate-Source Charge
Qgs
4.5
Gate-Drain Charge
Qgd
VDS=-10V,VGS=-5.0V
ID≡-10.0A
8.0
nC
Input Capacitance
Ciss
2670
Output Capacitance
Coss
520
Reverse Transfer Capacitance
Crss
VDS=-10V,VGS=0V
f=1MHz
480
pF
td(on)
25
40
Turn-On Time
tr
45
70
td(off)
145
240
Turn-Off Time
tf
VDD=-10V,RL=15Ω
ID≡-1.0A,VGEN=-4.5V
RG=6Ω
70
115
ns



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com