công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SC23M28 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Silan Microelectronics Joint-stock

tên linh kiện SC23M28
Giải thích chi tiết về linh kiện  8KBIT MEMORY CARD IC
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SILAN [Silan Microelectronics Joint-stock]
Trang chủ  http://www.silan.com.cn
Logo SILAN - Silan Microelectronics Joint-stock

SC23M28 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Silan Microelectronics Joint-stock

Back Button SC23M28 Datasheet HTML 2Page - Silan Microelectronics Joint-stock SC23M28 Datasheet HTML 3Page - Silan Microelectronics Joint-stock SC23M28 Datasheet HTML 4Page - Silan Microelectronics Joint-stock SC23M28 Datasheet HTML 5Page - Silan Microelectronics Joint-stock SC23M28 Datasheet HTML 6Page - Silan Microelectronics Joint-stock SC23M28 Datasheet HTML 7Page - Silan Microelectronics Joint-stock SC23M28 Datasheet HTML 8Page - Silan Microelectronics Joint-stock SC23M28 Datasheet HTML 9Page - Silan Microelectronics Joint-stock SC23M28 Datasheet HTML 10Page - Silan Microelectronics Joint-stock  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 10 page
background image
SC23M28
HANGZHOU SILAN MICROELECTRONICS CO.,LTD
REV:1.0
2006.07.21
Http: www.silan.com.cn
Page 7 of 10
Figure7 Time sequence of write error counter and PSC code authentication
If the initial value of the error counter is “00”, the error counter cannot be written, and also cannot go through
the password authentication. After the PSC authentication, I/O port will change from “1”to “0”at the raising edge
of the second clock no matter pass the authentication or not. When RST changes from “0”to“1”, I/O port returns
to “1”. The flow chart is as follows:
Figure8 PSC authentication flow chart



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com