| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
SP6685ER-L/TR bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Exar Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SP6685ER-L/TR bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Exar Corporation |
|
5 / 14 page ![]() S SP P6 66 68 85 5 7 70 00 0m mA A B Bu uc ck k/ /B Bo oo os stt C Ch ha arrg ge e P Pu um mp p L LE ED D D Drriiv ve err © 2009 Exar Corporation 5/14 Rev. 2.0.0 TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS All data taken at VIN = 3.6V, Typical Application Circuit, D1 = Luxeon LXCL-PWF1, TJ = TA = 25°C, unless otherwise specified. Fig. 4: TORCH Mode Output Current Fig. 5: FLASH Mode Output Current Fig. 6: TORCH Mode Output Efficiency Fig. 7: FLASH Mode Output Efficiency Fig. 8: Ripple 1x FLASH Mode 700mA, CH1 = VIN CH2 = VOUT, VIN = 4.2V, CIN = 10µF, CF = 1µF, COUT = 4.7µF Fig. 9: Ripple 2x FLASH Mode 700mA. CH1 = VIN CH2 = VOUT, VIN = 3.6V, CIN = 10µF, CF = 1µF, COUT = 4.7µF |