công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CB10F2L2 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Glenair, Inc.

tên linh kiện CB10F2L2
Giải thích chi tiết về linh kiện  Qualifi ed Connectors
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  GLENAIR [Glenair, Inc.]
Trang chủ  http://www.glenair.com
Logo GLENAIR - Glenair, Inc.

CB10F2L2 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Glenair, Inc.

Back Button CB10F2L2 Datasheet HTML 2Page - Glenair, Inc. CB10F2L2 Datasheet HTML 3Page - Glenair, Inc. CB10F2L2 Datasheet HTML 4Page - Glenair, Inc. CB10F2L2 Datasheet HTML 5Page - Glenair, Inc. CB10F2L2 Datasheet HTML 6Page - Glenair, Inc. CB10F2L2 Datasheet HTML 7Page - Glenair, Inc. CB10F2L2 Datasheet HTML 8Page - Glenair, Inc. CB10F2L2 Datasheet HTML 9Page - Glenair, Inc. CB10F2L2 Datasheet HTML 10Page - Glenair, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 10 page
background image
© 2008 Glenair, Inc.
CAGE Code 06324
Printed in U.S.A.
GLENAIR, INC. • 1211 AIR WAY • GLENDALE, CA 91201-2497 • 818-247-6000 • FAX 818-500-9912
www.glenair.com
37
E-Mail: sales@glenair.com
VG95351 and VG96934 Qualified Connectors
VG96934 STYLE Z6: PANEL MOUNT DUMMY STOWAGE RECEPTACLE
VG96934 KEY POSITIONS AND CONTACT ARRANGEMENTS
VG96934Z6
Dummy receptacle mounts
to panel with screw and provides
protection to unused plugs.
VG Part Number
Glenair Part no.
VG96934Z6
CBCAP-Z6
GASKET
23.0 MAX.
4.2 +0.2
-0
15.7
MAX.
Material and Finish
Cover: Aluminum Alloy, Black Zinc Cobalt
finish
Gasket: Silicone rubber
Plug
Receptacle
Key Positions
VG96934 Styles E and F
Panel Mount Plug
VG96934 Styles B and C
Panel Mount Receptacle
Position
A
B
Color Code
N
95°
140°
White
W
85°
115°
Blue
X
100°
105°
Violet
Y
110°
120°
Chrome Yellow
Z
80°
145°
Dark Red
A
B
C
D E
F
G
H
J
K
40º 4
5'
A
B
A
B
C
D
E
F
G
H
K
J
A
B
30°
A
B
C
D
E
F
G
K
H
J
CL
CL
3.74 0.49
3.14
2.86
1.09
1.73
2.4
1.66
1.66
2.4
3.58
2.03
2.03
3.58
A
B
C
D
E
F
G
K
H
J
CL
CL
3.8 0.45
3.2
2.9
1.1
1.65
2.45
1.55
1.55
2.45
3.65
2.05
2.05
3.65
VG96934 PRINTED CIRCUIT BOARD ARRANGEMENTS



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com