công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

EVAL-AD5422EBZ bảng dữ liệu(PDF) 21 Page - Analog Devices

tên linh kiện EVAL-AD5422EBZ
Giải thích chi tiết về linh kiện  Single Channel, 12-/16-Bit, Serial Input, Current Source and Voltage Output DACs
PDF  40 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

EVAL-AD5422EBZ bảng dữ liệu(HTML) 21 Page - Analog Devices

Back Button EVAL-AD5422EBZ Datasheet HTML 17Page - Analog Devices EVAL-AD5422EBZ Datasheet HTML 18Page - Analog Devices EVAL-AD5422EBZ Datasheet HTML 19Page - Analog Devices EVAL-AD5422EBZ Datasheet HTML 20Page - Analog Devices EVAL-AD5422EBZ Datasheet HTML 21Page - Analog Devices EVAL-AD5422EBZ Datasheet HTML 22Page - Analog Devices EVAL-AD5422EBZ Datasheet HTML 23Page - Analog Devices EVAL-AD5422EBZ Datasheet HTML 24Page - Analog Devices EVAL-AD5422EBZ Datasheet HTML 25Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 21 / 40 page
background image
AD5412/AD5422
Rev. A | Page 21 of
–0.25
–0.20
–0.15
–0.10
–0.05
0
0.05
0.10
40
–40
–20
0
20
40
60
80
TEMPERATURE (°C)
AVDD = 24V
AVSS = –24V/0V
–0.015
–0.010
–0.005
0
0.005
0.010
0.015
10
15
20
25
30
35
40
AVDD (V)
TA = 25°C
0mA TO 24mA RANGE
AVSS = 0V
4mA TO 20mA INTERNAL RSET
0mA TO 20mA INTERNAL RSET
0mA TO 24mA INTERNAL RSET
4mA TO 20mA EXTERNAL RSET
0mA TO 20mA EXTERNAL RSET
0mA TO 24mA EXTERNAL RSET
Figure 48. Total Unadjusted Error vs. Temperature
–0.25
–0.20
–0.15
–0.10
–0.05
0
0.05
0.10
–40
–20
0
20406080
TEMPERATURE (°C)
4mA TO 20mA INTERNAL RSET
0mA TO 20mA INTERNAL RSET
0mA TO 24mA INTERNAL RSET
4mA TO 20mA EXTERNAL RSET
0mA TO 20mA EXTERNAL RSET
0mA TO 24mA EXTERNAL RSET
AVDD = 24V
AVSS = –24V/0V
Figure 49. Offset Error vs. Temperature
–0.10
–0.08
–0.06
–0.04
–0.02
0
0.02
0.04
0.06
–40
–20
0
20
40
60
80
TEMPERATURE (°C)
AVDD = 24V
AVSS = –24V/0V
4mA TO 20mA INTERNAL RSET
0mA TO 20mA INTERNAL RSET
0mA TO 24mA INTERNAL RSET
4mA TO 20mA EXTERNAL RSET
0mA TO 20mA EXTERNAL RSET
0mA TO 24mA EXTERNAL RSET
Figure 50. Gain Error vs. Temperature
Figure 51. Integral Nonlinearity Error vs. AVDD, External RSET
–0.015
–0.020
–0.010
–0.005
0.005
0.015
0
0.010
0.020
10
15
20
25
30
35
40
AVDD (V)
TA = 25°C
0mA TO 24mA RANGE
AVSS = 0V
Figure 52. Integral Nonlinearity Error vs. AVDD, Internal RSET
–1.0
10
15
20
25
30
35
40
–0.8
–0.6
–0.4
–0.2
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
TA = 25°C
0mA TO 24mA RANG
AVSS = 0V
AVDD (V)
Figure 53. Differential Nonlinearity Error vs. AVDD, External RSET



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com