| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
AS117TO39/883C bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Austin Semiconductor |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AS117TO39/883C bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Austin Semiconductor |
|
9 / 11 page ![]() POS POS POS POS POS Adj Adj Adj Adj Adj V V V V Volta olta olta olta oltagggggeeeee R R R R Reeeeegula gula gula gula gulator tor tor tor tor AS117 RAD-TOL AustinSemiconductor,Inc.reservestherighttochangeproductsorspecificationswithoutnotice. 9 AS117 RAD-TOL Rev. 1.1 06/05 Austin Semiconductor, Inc. PRELIMINARY SPECIFICATION ASI Case (Package Designator TO-39) MECHANICAL DEFINITIONS* *All measurements are in inches. Mil Std 5962-99517 case X 3-Lead CAN TO-39 Case Outline D1 D A1 k1 k e1 L2 L F K2 A L1 b b1 e A A1 b b1 D D1 e e1 F k k1 K2 L L1 L2 Min Max .165 .195 .100 ---- .016 .019 .016 .021 .335 .370 .305 .335 .200 BSC .100 BSC ---- .050 .028 .034 .029 .045 .009 .041 .500 ---- ---- .050 .250 ---- 45 T.P. 1 2 3 Ag Ag |