| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
AS111C008/XT bảng dữ liệu(PDF) 18 Page - Austin Semiconductor |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AS111C008/XT bảng dữ liệu(HTML) 18 Page - Austin Semiconductor |
|
18 / 21 page ![]() V V V V Volta olta olta olta oltagggggeeeee Comparator Comparator Comparator Comparator Comparator AS111 AustinSemiconductor,Inc.reservestherighttochangeproductsorspecificationswithoutnotice. 18 AS111 Rev. 1.6 6/05 Austin Semiconductor, Inc. ASI Case (Package Designator E020) SMD 5962-86877, Case Outline 2 MECHANICAL DEFINITIONS* *All measurements are in inches. E2 L1 B1 D2 L e E D1 E1 D A A1 MIN MAX A 0.060 0.100 A1 0.050 0.088 B1 0.022 0.028 D/E 0.342 0.358 D1/E1 --- 0.358 D2/E2 e L 0.045 0.055 L1 0.075 0.095 0.050 BSC SYMBOL ASI SPECIFICATIONS 0.200 BSC |