| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
SC652 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Semtech Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SC652 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Semtech Corporation |
|
2 / 16 page ![]() SC652 2 Pin Configuration Marking Information Ordering Information Device Package SC652ULTRT(1)(2) MLPQ-UT-14 2×2 SC652EVB Evaluation Board Notes: (1) Available in tape and reel only. A reel contains 3,000 devices. (2) Lead-free package only. Device is WEEE and RoHS compliant. TOP VIEW 1 2 3 8 9 10 45 6 7 14 13 12 11 OUT GND ISET IN BL1 BL2 AD yw MLPQ-UT-14; 2x2, 14 LEAD θ JA = 127°C/W AD = Marking code yw = Date Code |