công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

440LS073NF24 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Glenair, Inc.

tên linh kiện 440LS073NF24
Giải thích chi tiết về linh kiện  EMI/RFI Banding Adapter Rotatable Coupling - Standard Profile
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  GLENAIR [Glenair, Inc.]
Trang chủ  http://www.glenair.com
Logo GLENAIR - Glenair, Inc.

440LS073NF24 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Glenair, Inc.

  440LS073NF24 Datasheet HTML 1Page - Glenair, Inc. 440LS073NF24 Datasheet HTML 2Page - Glenair, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
www.glenair.com
E-Mail: sales@glenair.com
Series 440 - Page 45
GLENAIR, INC. • 1211 AIR WAY • GLENDALE, CA 91201-2497 • 818-247-6000 • FAX 818-500-9912
© 2005 Glenair, Inc.
Printed in U.S.A.
CAGE Code 06324
1. When maximum cable entry (page 21)
is exceeded, Style 2 will be supplied.
Dimensions E, F, G and H will not
apply. Please consult factory.
2. Metric dimensions (mm) are indicated
in parentheses.
3. Consult factory for shorter lengths on
straight backshells.
4. Backshells supplied with 600-052-*
band, see Glenair Series 600 Tool
Catalog for installation.
TABLE III: ELBOW DIMENSIONS
A-F-L-S
08
10
12
14
16
18
20
22
24
Shell Size
Conn. Desig.
H
09
11
13
15
17
19
21
23
25
E
Max
.639 (16.2)
.664 (16.9)
.688 (17.5)
.705 (17.9)
.732 (18.6)
.748 (19.0)
.773 (19.6)
.800 (20.3)
.823 (20.9)
H
Max
1.000 (25.4)
1.060 (26.9)
1.120 (28.4)
1.190 (30.2)
1.250 (31.8)
1.270 (32.3)
1.330 (33.8)
1.410 (35.8)
1.480 (37.6)
F
Max
.890 (22.6)
.920 (23.4)
.940 (23.9)
.970 (24.6)
.990 (25.1)
1.000 (25.4)
1.020 (25.9)
1.060 (26.9)
1.090 (27.7)
G
Max
.750 (19.1)
.810 (20.6)
.870 (22.1)
.920 (23.4)
.980 (24.9)
1.020 (25.9)
1.080 (27.4)
1.140 (29.0)
1.200 (30.5)
K
Dia
.250
(6.4)
.312
(7.9)
.375
(9.5)
.438 (11.1)
.500 (12.7)
.562 (14.3)
.625 (15.9)
.688 (17.5)
.750 (19.1)
.812 (20.6)
.875 (22.2)
.938 (23.8)
1.000 (25.4)
1.062 (27.0)
1.125 (28.6)
1.188 (30.2)
1.250 (31.8)
1.375 (34.9)
1.500 (38.1)
1.625 (41.3)
Dash
No.
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
22
24
J
Dia
.125
(3.2)
.188
(4.8)
.250
(6.4)
.312
(7.9)
.375
(9.5)
.438 (11.1)
.500 (12.7)
.562 (14.3)
.625 (15.9)
.688 (17.5)
.750 (19.1)
.812 (20.6)
.875 (22.2)
.938 (23.8)
1.000 (25.4)
1.062 (27.0)
1.125 (28.6)
1.250 (31.8)
1.375 (34.9)
1.500 (38.1)
TABLE IV: CABLE ENTRY
See inside back cover fold-out or pages 13 and 14 for Tables I and II.
440-073
EMI/RFI Banding Adapter
Rotatable Coupling - Standard Profile
Now Available
with the “NESTOR”
Add “-445” to Specify
Glenair’s Non-Detent,
Spring-Loaded, Self-
Locking Coupling. See
Page 41 for Details.



Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com