| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
TK71532ASCL/32 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - TOKO, Inc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TK71532ASCL/32 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - TOKO, Inc |
|
4 / 15 page ![]() Page 4 March 2001 TOKO, Inc. TK715xxAS TK715xxAS ELECTRICAL CHARACTERISTICS TABLE 1 Output Voltage V OUT(MIN) V OUT(MAX) Test Voltage Code Voltage 1.5 V 15 1.440 V 1.560 V 2.5 V 1.6 V 16 1.540 V 1.660 V 2.6 V 1.7 V 17 1.640 V 1.760 V 2.7 V 1.8 V 18 1.740 V 1.860 V 2.8 V 1.9 V 19 1.840 V 1.960 V 2.9 V 2.0 V 20 1.940 V 2.060 V 3.0 V 2.1 V 21 2.040 V 2.160 V 3.1 V 2.2 V 22 2.140 V 2.260 V 3.2 V 2.3 V 23 2.240 V 2.360 V 3.3 V 2.4 V 24 2.340 V 2.460 V 3.4 V 2.5 V 25 2.440 V 2.560 V 3.5 V 2.6 V 26 2.540 V 2.660 V 3.6 V 2.7 V 27 2.640 V 2.760 V 3.7 V 2.8 V 28 2.740 V 2.860 V 3.8 V 2.9 V 29 2.840 V 2.960 V 3.9 V 3.0 V 30 2.940 V 3.060 V 4.0 V 3.1 V 31 3.040 V 3.160 V 4.1 V 3.2 V 32 3.140 V 3.260 V 4.2 V 3.3 V 33 3.240 V 3.360 V 4.3 V 3.4 V 34 3.340 V 3.460 V 4.4 V Output Voltage V OUT(MIN) V OUT(MAX) Test Voltage Code Voltage 3.5 V 35 3.440 V 3.560 V 4.5 V 3.6 V 36 3.530 V 3.670 V 4.6 V 3.7 V 37 3.630 V 3.770 V 4.7 V 3.8 V 38 3.730 V 3.870 V 4.8 V 3.9 V 39 3.830 V 3.970 V 4.9 V 4.0 V 40 3.930 V 4.070 V 5.0 V 4.1 V 41 4.030 V 4.170 V 5.1 V 4.2 V 42 4.130 V 4.270 V 5.2 V 4.3 V 43 4.230 V 4.370 V 5.3 V 4.4 V 44 4.330 V 4.470 V 5.4 V 4.5 V 45 4.430 V 4.570 V 5.5 V 4.6 V 46 4.530 V 4.670 V 5.6 V 4.7 V 47 4.630 V 4.770 V 5.7 V 4.8 V 48 4.730 V 4.870 V 5.8 V 4.9 V 49 4.830 V 4.970 V 5.9 V 5.0 V 50 4.930 V 5.070 V 6.0 V 6.0 V 60 5.880 V 6.120 V 7.0 V 7.0 V 70 6.860 V 7.140 V 8.0 V 8.0 V 80 7.840 V 8.160 V 9.0 V 9.0 V 90 8.820 V 9.180 V 10.0 V |