công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

B048F080M24 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Vicor Corporation

tên linh kiện B048F080M24
Giải thích chi tiết về linh kiện  BCM Bus Converter
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VICOR [Vicor Corporation]
Trang chủ  http://www.vicorpower.com
Logo VICOR - Vicor Corporation

B048F080M24 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Vicor Corporation

  B048F080M24 Datasheet HTML 1Page - Vicor Corporation B048F080M24 Datasheet HTML 2Page - Vicor Corporation B048F080M24 Datasheet HTML 3Page - Vicor Corporation B048F080M24 Datasheet HTML 4Page - Vicor Corporation B048F080M24 Datasheet HTML 5Page - Vicor Corporation B048F080M24 Datasheet HTML 6Page - Vicor Corporation B048F080M24 Datasheet HTML 7Page - Vicor Corporation B048F080M24 Datasheet HTML 8Page - Vicor Corporation B048F080M24 Datasheet HTML 9Page - Vicor Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 12 page
background image
vicorpower.com
800-735-6200
V•I Chip Bus Converter Module
B048F080T24
Rev. 2.1
Page 5 of 12
V•I Chip Bus Converter Module
Parameter
Min
Typ
Max
Unit
Note
Primary control (PC)
DC voltage
4.8
5.0
5.2
Vdc
Module disable voltage
2.4
2.5
Vdc
Module enable voltage
2.5
2.6
Vdc
Current limit
2.4
2.5
2.9
mA
Source only
Enable delay time
78
ms
Disable delay time
30
µs
See Figure 12, time from PC low to output low
Auxiliary Pins (Conditions are at 48 Vin, full load, and 25°C ambient unless otherwise specified)
Figure 12 — VOUT at full load vs. PC disable
Figure 13 — PC signal during fault
Parameter
Min
Typ
Max
Unit
Note
MTBF
MIL-HDBK-217F
3.5
Mhrs
25°C, GB
Isolation specifications
Voltage
2,250
Vdc
Input to output
Capacitance
3,000
pF
Input to output
Resistance
10
M
Ω
Input to output
Agency approvals
cTÜVus
UL /CSA 60950-1, EN 60950-1
CE Mark
Low voltage directive
RoHS
Mechanical
See Mechanical Drawings, Figures 15 – 18
Weight
0.53/15
oz /g
Dimensions
Length
1.28/ 32,5
in / mm
Width
0.87 / 22
in / mm
Height
0.265 / 6,73
in / mm
Thermal
Over temperature shutdown
125
130
135
°C
Junction temperature
Thermal capacity
9.3
Ws /°C
Junction-to-case thermal impedance (RθJC)1.1
°C / W
Junction-to-board thermal impedance (RθJB)2.1
°C / W
General
Specifications (continued)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com