công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

KF5N50PR bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - KEC(Korea Electronics)

tên linh kiện KF5N50PR
Giải thích chi tiết về linh kiện  N CHANNEL MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  KEC [KEC(Korea Electronics)]
Trang chủ  http://www.keccorp.com
Logo KEC - KEC(Korea Electronics)

KF5N50PR bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - KEC(Korea Electronics)

  KF5N50PR Datasheet HTML 1Page - KEC(Korea Electronics) KF5N50PR Datasheet HTML 2Page - KEC(Korea Electronics) KF5N50PR Datasheet HTML 3Page - KEC(Korea Electronics) KF5N50PR Datasheet HTML 4Page - KEC(Korea Electronics) KF5N50PR Datasheet HTML 5Page - KEC(Korea Electronics) KF5N50PR Datasheet HTML 6Page - KEC(Korea Electronics) KF5N50PR Datasheet HTML 7Page - KEC(Korea Electronics)  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 7 page
background image
2008. 10. 10
77
KF5N50PR/FR/PS/FS
Revision No : 0
Fig17. Source - Drain Diode Reverse Recovery and dv /dt
IF
IS
VDS
VSD
ISD
(DUT)
VDS
(DUT)
VGS
10V
driver
DUT
Body Diode Recovery dv/dt
Body Diode Forword Voltage drop
Body Diode Forword Current
Body Diode Reverse Current
di/dt
VDD
IRM
0.5
VDSS



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com