công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TK15407 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - TOKO, Inc

tên linh kiện TK15407
Giải thích chi tiết về linh kiện  75 OHM VIDEO LINE DRIVER
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TOKO [TOKO, Inc]
Trang chủ  http://www.toko.com
Logo TOKO - TOKO, Inc

TK15407 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - TOKO, Inc

  TK15407 Datasheet HTML 1Page - TOKO, Inc TK15407 Datasheet HTML 2Page - TOKO, Inc TK15407 Datasheet HTML 3Page - TOKO, Inc TK15407 Datasheet HTML 4Page - TOKO, Inc TK15407 Datasheet HTML 5Page - TOKO, Inc TK15407 Datasheet HTML 6Page - TOKO, Inc TK15407 Datasheet HTML 7Page - TOKO, Inc TK15407 Datasheet HTML 8Page - TOKO, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 8 page
background image
Page 2
January 2000 TOKO, Inc.
TK15407
L
O
B
M
Y
SR
E
T
E
M
A
R
A
PS
N
O
I
T
I
D
N
O
C
T
S
E
TN
I
MP
Y
TX
A
MS
T
I
N
U
I
C
C
t
n
e
r
r
u
C
y
l
p
p
u
St
u
p
n
i
o
N1
.
5
10
.
1
2A
m
I
Y
B
T
S
t
n
e
r
r
u
C
y
l
p
p
u
S
y
b
d
n
a
t
Sd
e
d
n
u
o
r
G
3
n
i
P8
.
3
20
.
0
5A
µ
I
S
O
t
n
e
r
r
u
C
l
a
n
i
m
r
e
T
y
b
d
n
a
t
Se
d
o
m
y
b
d
n
a
t
S
n
i
3
n
i
P8
.
3
20
.
0
5A
µ
V
L
H
T
o
t
h
g
i
H
(
e
g
a
t
l
o
V
d
l
o
h
s
e
r
h
T
)
w
o
L
y
b
d
n
a
t
S
o
t
g
n
i
t
a
r
e
p
O
3
n
i
P
e
d
o
m
D
N
G1
.
03
.
0V
V
H
L
T
o
t
w
o
L
(
e
g
a
t
l
o
V
d
l
o
h
s
e
r
h
T
)
h
g
i
H
g
n
i
t
a
r
e
p
O
o
t
y
b
d
n
a
t
S
3
n
i
P
e
d
o
m
8
.
10
.
2V
C
C
V
V
P
M
C
e
g
a
t
l
o
V
p
m
a
l
Cl
a
n
i
m
r
e
t
t
u
p
n
I
l
a
n
g
i
S
Y
2
n
i
P0
1
.
19
2
.
10
5
.
1V
V
S
A
I
B
e
g
a
t
l
o
V
s
a
i
Bl
a
n
i
m
r
e
t
t
u
p
n
I
l
a
n
g
i
S
C
4
n
i
P5
3
.
26
6
.
25
9
.
2V
A
V
Gn
i
a
G
e
g
a
t
l
o
Vf
n
i
z
H
M
1
=2
.
57
.
52
.
6B
d
G
D)
l
a
n
g
i
S
Y
(
n
i
a
G
l
a
i
t
n
e
r
e
f
f
i
Dt
u
p
n
i
l
a
n
g
i
s
e
s
a
c
r
i
a
t
S0
.
3
-3
.
1
+0
.
3
+%
P
D)
l
a
n
g
i
S
Y
(
e
s
a
h
P
l
a
i
t
n
e
r
e
f
f
i
Dt
u
p
n
i
l
a
n
g
i
s
e
s
a
c
r
i
a
t
S0
.
3
-0
.
00
.
3
+g
e
d
r
fe
s
n
o
p
s
e
R
y
c
n
e
u
q
e
r
Ff
n
i
z
H
M
5
/
z
H
M
1
=3
.
0
-B
d
D
H
T
n
o
i
t
r
o
t
s
i
D
c
i
n
o
m
r
a
H
l
a
t
o
T
)
l
a
n
g
i
S
C
(
f
n
i
z
H
k
0
.
1
=4
.
05
.
1%
V
)
X
A
M
(
T
U
O
e
g
a
t
l
o
V
t
u
p
t
u
O
m
u
m
i
x
a
M
)
l
a
n
g
i
S
C
(
t
n
i
o
p
%
0
1
=
D
H
T9
.
01
.
1s
m
r
V
TK15407M ELECTRICAL CHARACTERISTICS
Test conditions: V
CC = 5.0 V, VIN = 1.0 VP-P, RL = 150 Ω, TA = 25 °C unless otherwise specified.
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
Supply Voltage ........................................................... 6 V
Operating Voltage Range .............................. 4.5 to 5.5 V
Power Dissipation (Note 1) ................................ 200 mW
Storage Temperature Range ................... -55 to +150
°C
Operating Temperature Range ................... -25 to +75
°C
Note 1: Power dissipation is 200 mW in free air. Derate at 1.6 mW/
°C for operation above 25°C.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com