công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

OLS-152SD/SD-XD-TD bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - OSA Opto Light GmbH

tên linh kiện OLS-152SD/SD-XD-TD
Giải thích chi tiết về linh kiện  Series 152 - 1206 - Bipolar monocolor low cost
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  OSA [OSA Opto Light GmbH]
Trang chủ  http://www.osa-opto.com
Logo OSA - OSA Opto Light GmbH

OLS-152SD/SD-XD-TD bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - OSA Opto Light GmbH

  OLS-152SD/SD-XD-TD Datasheet HTML 1Page - OSA Opto Light GmbH OLS-152SD/SD-XD-TD Datasheet HTML 2Page - OSA Opto Light GmbH OLS-152SD/SD-XD-TD Datasheet HTML 3Page - OSA Opto Light GmbH OLS-152SD/SD-XD-TD Datasheet HTML 4Page - OSA Opto Light GmbH OLS-152SD/SD-XD-TD Datasheet HTML 5Page - OSA Opto Light GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
edition 10/05
© 2005
OSA Opto Light GmbH — Tel. +49-(0)30-65 76 26 83 — Fax +49-(0)30-65 76 26 81 — contact@osa-opto.com
300
250
250
200
200
150
150
100
100
50
50
0
Max. 40 s
10-20 s
230°C
Time (sec)
300
IR reflow
soldering
profile
IR reflow
soldering
profile for lead
free soldering
Manual soldering:
max power of iron 25W/ 3s/ 300°C
Outline Drawing
Recommended Soldering Patterns
Soldering Conditions



Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com