| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM1066C25F38F bảng dữ liệu(PDF) 16 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM1066C25F38F bảng dữ liệu(HTML) 16 Page - STMicroelectronics |
|
16 / 20 page ![]() Package mechanical data STM1066 16/20 Figure 13. Flip chip tape and reel specifications Table 6. Flip chip 6-bump, package mechanical data Symbol mm inches Min Typ Max Min Typ Max A 0.54 0.60 0.66 0.021 0.024 0.026 A1 0.170 0.205 0.240 0.007 0.008 0.009 A2 0.395 0.015 b 0.215 0.255 0.295 0.008 0.010 0.012 D 1.17 1.20 1.23 0.046 0.047 0.048 D1 0.80 0.031 e 0.36 0.40 0.44 0.014 0.016 0.017 E 0.77 0.80 0.83 0.030 0.031 0.033 E1 0.36 0.40 0.44 0.014 0.016 0.017 SE 0.18 0.20 0.22 0.007 0.008 0.009 f0.20 0.008 ccc 0.05 0.002 $ 0.035 0.045 0.050 0.001 0.002 0.002 TxS yww TxS yww TxS yww TxS yww TxS yww 0.90 ±0.05 4.00±0.10 Dot identifying pin A1 location User direction of unreeling All dimensions in mm 0.200±0.015 0.71±0.05 2.00±0.05 4.00±0.10 |