| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
SPT7734 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Cadeka Microcircuits LLC. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SPT7734 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Cadeka Microcircuits LLC. |
|
8 / 9 page ![]() 8 1/27/98 SPT7734 PACKAGE OUTLINES 1 28 A B CD E F G I H H INCHES MILLIMETERS SYMBOL MIN MAX MIN MAX A 0.696 0.712 17.68 18.08 B 0.004 0.012 0.10 0.30 C .050 typ 0.00 1.27 D 0.014 0.019 0.36 0.48 E 0.009 0.012 0.23 0.30 F 0.080 0.100 2.03 2.54 G 0.016 0.050 0.41 1.27 H 0.394 0.419 10.01 10.64 I 0.291 0.299 7.39 7.59 28-Lead SOIC 32-Lead TQFP A B C D E F G H I J K L INCHES MILLIMETERS SYMBOL MIN MAX MIN MAX A 0.347 0.355 8.90 9.10 B 0.269 0.277 6.90 7.10 C 0.347 0.355 8.90 9.10 D 0.269 0.277 6.90 7.10 E 0.027 0.035 0.68 0.89 F 0.012 0.018 0.30 0.45 G 0.053 0.057 1.35 1.45 H 0.002 0.006 0.05 0.15 I 0.039 typ 1.00 typ J 0.004 0.008 0.09 0.20 K0 ° 7 ° 0 ° 7 ° L 0.018 0.029 0.45 0.75 |