công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

APT80GA60S bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Microsemi Corporation

tên linh kiện APT80GA60S
Giải thích chi tiết về linh kiện  High Speed PT IGBT
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROSEMI [Microsemi Corporation]
Trang chủ  http://www.microsemi.com
Logo MICROSEMI - Microsemi Corporation

APT80GA60S bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Microsemi Corporation

  APT80GA60S Datasheet HTML 1Page - Microsemi Corporation APT80GA60S Datasheet HTML 2Page - Microsemi Corporation APT80GA60S Datasheet HTML 3Page - Microsemi Corporation APT80GA60S Datasheet HTML 4Page - Microsemi Corporation APT80GA60S Datasheet HTML 5Page - Microsemi Corporation APT80GA60S Datasheet HTML 6Page - Microsemi Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 6 page
background image
Microsemi’s products are covered by one or more of U.S. patents 4,895,810 5,045,903 5,089,434 5,182,234 5,019,522 5,262,336 6,503,786 5,256,583
4,748,103 5,283,202 5,231,474 5,434,095 5,528,058 6,939,743, 7,352,045 5,283,201 5,801,417 5,648,283 7,196,634 6,664,594 7,157,886 6,939,743 7,342,262
and foreign patents. US and Foreign patents pending. All Rights Reserved.
Figure 21, Turn-on Switching Waveforms and Definitions
T
J = 125°C
Collector Current
Collector Voltage
Gate Voltage
5%
10%
t
d(on)
90%
10%
t
r
5%
Switching Energy
Figure 22, Turn-off Switching Waveforms and Definitions
T
J = 125°C
Collector Voltage
Collector Current
Gate Voltage
Switching Energy
0
t
d(off)
10%
t
f
90%
IC
A
D.U.T.
VCE
VCC
APT30DQ60
Figure 20, Inductive Switching Test Circuit
APT80GA60B_S
e3 100% Sn Plated
D3PAK Package Outline
TO-247 (B) Package Outline
15.49 (.610)
16.26 (.640)
5.38 (.212)
6.20 (.244)
6.15 (.242) BSC
4.50 (.177) Max.
19.81 (.780)
20.32 (.800)
20.80 (.819)
21.46 (.845)
1.65 (.065)
2.13 (.084)
1.01 (.040)
1.40 (.055)
3.50 (.138)
3.81 (.150)
2.87 (.113)
3.12 (.123)
4.69 (.185)
5.31 (.209)
1.49 (.059)
2.49 (.098)
2.21 (.087)
2.59 (.102)
0.40 (.016)
0.79 (.031)
Gate
5.45 (.215) BSC
Dimensions in Millimeters and (Inches)
2-Plcs.
15.95 (.628)
16.05(.632)
1.22 (.048)
1.32 (.052)
5.45 (.215) BSC
{2 Plcs.}
4.98 (.196)
5.08 (.200)
1.47 (.058)
1.57 (.062)
2.67 (.105)
2.84 (.112)
0.46 (.018)
{3 Plcs}
0.56 (.022)
Dimensions in Millimeters (Inches)
Heat Sink (Drain)
and Leads
are Plated
3.81 (.150)
4.06 (.160)
(Base of Lead)
1.98 (.078)
2.08 (.082)
Gate
0.020 (.001)
0.178 (.007)
1.27 (.050)
1.40 (.055)
11.51 (.453)
11.61 (.457)
13.41 (.528)
13.51(.532)
Revised
8/29/97
1.04 (.041)
1.15(.045)
13.79 (.543)
13.99(.551)
Revised
4/18/95
Collector
Emitter
Collector
Emitter



Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com