| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
SPT1175ACU bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Cadeka Microcircuits LLC. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SPT1175ACU bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Cadeka Microcircuits LLC. |
|
6 / 8 page ![]() SPT1175 PACKAGE OUTLINES 24-Lead Plastic DIP 24-Lead SOIC 1 24 A B CD E F G I H A B C D E 1 24 J F G H K I INCHES MILLIMETERS SYMBOL MIN MAX MIN MAX A 0.130 0.230 3.30 5.84 B 0.115 0.200 2.92 5.08 C 0.014 0.023 0.36 0.58 D 0.045 0.070 1.14 1.78 E .100 typ 2.54 0.00 F 0.008 0.015 0.20 0.38 G 0.115 0.195 2.92 4.95 H .30 typ 7.62 0.00 I 0.240 0.310 6.10 7.87 J 1.180 1.285 29.97 32.64 K .005 typ 0.13 INCHES MILLIMETERS SYMBOL MIN MAX MIN MAX A 0.587 0.606 14.90 15.40 B C .050 typ 1.27 typ D 0.014 0.022 0.35 0.55 E 0.006 0.012 0.15 0.30 F 0.067 0.089 1.70 2.25 G 0.012 0.028 0.30 0.70 H 0.295 0.327 7.50 8.30 I 0.205 0.220 5.20 5.60 6 6/24/97 |