| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
UCC5680 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Texas Instruments |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
UCC5680 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Texas Instruments |
|
6 / 6 page ![]() 8&& /,1( /9' 21/< 6&6, 7(50,1$725 :,7+ ,17(*5$7(' 63, '(/$<6 6/86% $35,/ 5(9,6(' 0$5&+ 3267 2)),&( %2; x '$//$6 7(;$6 7<3,&$/ $33/,&$7,21 REG TRMPWR DISCNCT TRMPWR DIFFB REG TERMPWR TERMPWR 28 15 12 1 11 11 1 24 DISCNCT 13 CONTROL LINES (9) 20k 20k (DIFFSENS) 3 2 4 3 4.7 µF 0.1 µF 25 26 23 22 L1+ L1– L9+ L9– L1+ L1– L9+ L9– DIFFB 10 0.1 µF TRMPWR DISCNCT TRMPWR DIFFB REG 28 15 11 1 24 DISCNCT 13 DATA LINES (9) 3 2 4 3 26 23 25 22 L1+ L1– L9+ L9– L1+ L1– L9+ L9– DIFFB 10 TRMPWR DISCNCT TRMPWR DIFFB 28 15 11 24 DISCNCT 13 DATA LINES (9) 3 2 4 3 26 23 25 22 L1+ L1– L9+ L9– L1+ L1– L9+ L9– DIFFB 10 0.01 µF UCC5680PW28 UCC5680PW24 UCC5680PW24 UCC5680PW28 UCC5680PW24 UCC5680PW28 27 LVD S2* S1* * CLOSE S1 AND S2 TO CONNECT TERMINATORS SCSI CONTROLLER DIFFSENS INPUT DIFSENS 0.01 µF 4.7 µF 0.01 µF 4.7 µF 0.01 µF REG 1 4.7 µF 0.01 µF REG 1 4.7 µF 0.01 µF REG 1 4.7 µF 0.01 µF 4.7 µF 0.01 µF 4.7 µF 12 11 12 11 DIFSENS DIFSENS (N/C) DIFSENS (N/C) DIFSENS (N/C) DIFSENS (N/C) 8'* |