| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
LTM9002 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Linear Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LTM9002 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Linear Technology |
|
7 / 28 page ![]() LTM9002 7 9002f tAP N + 1 N + 2 N + 4 N + 3 N + 5 N ANALOG INPUT tH tD tC tL N – 4 N – 3 N – 2 N – 1 CLKA = CLKB D0-D13, OF 9002 TD01 CLKOUT N – 5 N Dual Digital Output Bus Timing TIMING DIAGRAMS Multiplexed Digital Output Bus Timing tAPB B + 1 B + 2 B + 4 B + 3 B ANALOG INPUT B tAPA A + 1 A – 5 B – 5 B – 5 A – 5 A – 4 B – 4 B – 4 A – 4 A – 3 B – 3 B – 3 A – 3 A – 2 B – 2 B – 2 A – 2 A – 1 B – 1 A + 2 A + 4 A + 3 A ANALOG INPUT A tH tD tC tMD tL CLKA = CLKB = MUX DA0-DA13 9002 TD02 CLKOUT DB0-DB13 |