công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CY2308SC-2 bảng dữ liệu(PDF) 13 Page - Cypress Semiconductor

tên linh kiện CY2308SC-2
Giải thích chi tiết về linh kiện  3.3V Zero Delay Buffer
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CYPRESS [Cypress Semiconductor]
Trang chủ  http://www.cypress.com
Logo CYPRESS - Cypress Semiconductor

CY2308SC-2 bảng dữ liệu(HTML) 13 Page - Cypress Semiconductor

Back Button CY2308SC-2 Datasheet HTML 7Page - Cypress Semiconductor CY2308SC-2 Datasheet HTML 8Page - Cypress Semiconductor CY2308SC-2 Datasheet HTML 9Page - Cypress Semiconductor CY2308SC-2 Datasheet HTML 10Page - Cypress Semiconductor CY2308SC-2 Datasheet HTML 11Page - Cypress Semiconductor CY2308SC-2 Datasheet HTML 12Page - Cypress Semiconductor CY2308SC-2 Datasheet HTML 13Page - Cypress Semiconductor CY2308SC-2 Datasheet HTML 14Page - Cypress Semiconductor CY2308SC-2 Datasheet HTML 15Page - Cypress Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 15 page
background image
CY2308
Document Number: 38-07146 Rev. *H
Page 13 of 15
Package Drawings and Dimensions
PIN 1 ID
0°~8°
16 Lead (150 Mil) SOIC
1
8
916
SEATING PLANE
0.230[5.842]
0.244[6.197]
0.157[3.987]
0.150[3.810]
0.386[9.804]
0.393[9.982]
0.050[1.270]
BSC
0.061[1.549]
0.068[1.727]
0.004[0.102]
0.0098[0.249]
0.0138[0.350]
0.0192[0.487]
0.016[0.406]
0.035[0.889]
0.0075[0.190]
0.0098[0.249]
DIMENSIONS IN INCHES[MM] MIN.
MAX.
0.016[0.406]
0.010[0.254]
X 45°
0.004[0.102]
REFERENCE JEDEC MS-012
PART #
S16.15 STANDARD PKG.
SZ16.15 LEAD FREE PKG.
PACKAGE WEIGHT 0.15gms
51-85068-*B
Figure 7. 16-Pin (150 Mil) SOIC S16.15
4.90[0.193]
1.10[0.043] MAX.
0.65[0.025]
0.20[0.008]
0.05[0.002]
16
PIN1ID
6.50[0.256]
SEATING
PLANE
1
0.076[0.003]
6.25[0.246]
4.50[0.177]
4.30[0.169]
BSC.
5.10[0.200]
0.15[0.006]
0.19[0.007]
0.30[0.012]
0.09[[0.003]
BSC
0.25[0.010]
0°-8°
0.70[0.027]
0.50[0.020]
0.95[0.037]
0.85[0.033]
PLANE
GAUGE
DIMENSIONS IN MM[INCHES] MIN.
MAX.
REFERENCE JEDEC MO-153
PACKAGE WEIGHT 0.05 gms
PART #
Z16.173
STANDARD PKG.
ZZ16.173 LEAD FREE PKG.
51-85091-*A
Figure 8. 16-Pin TSSOP 4.40 mm Body Z16.173
[+] Feedback



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com