công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CY2305SC-1HT bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Cypress Semiconductor

tên linh kiện CY2305SC-1HT
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low Cost 3.3V Zero Delay Buffer
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CYPRESS [Cypress Semiconductor]
Trang chủ  http://www.cypress.com
Logo CYPRESS - Cypress Semiconductor

CY2305SC-1HT bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Cypress Semiconductor

Back Button CY2305SC-1HT Datasheet HTML 3Page - Cypress Semiconductor CY2305SC-1HT Datasheet HTML 4Page - Cypress Semiconductor CY2305SC-1HT Datasheet HTML 5Page - Cypress Semiconductor CY2305SC-1HT Datasheet HTML 6Page - Cypress Semiconductor CY2305SC-1HT Datasheet HTML 7Page - Cypress Semiconductor CY2305SC-1HT Datasheet HTML 8Page - Cypress Semiconductor CY2305SC-1HT Datasheet HTML 9Page - Cypress Semiconductor CY2305SC-1HT Datasheet HTML 10Page - Cypress Semiconductor CY2305SC-1HT Datasheet HTML 11Page - Cypress Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 15 page
background image
CY2305, CY2309
Document #: 38-07140 Rev. *J
Page 7 of 15
t8
Output Slew Rate[6]
Measured between 0.8V and 2.0V using Test Circuit
#2
1–
–
V/ns
tJ
Cycle to Cycle Jitter[6]
Measured at 66.67 MHz, loaded outputs
–
60
200
ps
tLOCK
PLL Lock Time[6]
Stable power supply, valid clock presented on REF
pin
––
1.0
ms
Switching Waveforms
Switching Characteristics for CY2305SI-1H and CY2309SI-1H Industrial Temperature Devices
Parameter[7]
Name
Description
Min
Typ
Max
Unit
t1
t2
1.4V
1.4V
1.4V
Figure 4. Duty Cycle Timing
OUTPUT
t3
3.3V
0V
0.8V
2.0V
2.0V
0.8V
t4
Figure 5. All Outputs Rise/Fall Time
1.4V
1.4V
t5
OUTPUT
OUTPUT
Figure 6. Output-Output Skew
VDD/2
t6
INPUT
OUTPUT
VDD/2
Figure 7. Input-Output Propagation Delay
VDD/2
VDD/2
t7
CLKOUT, Device 1
CLKOUT, Device 2
Figure 8. Device-Device Skew
[+] Feedback



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com