công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CY7C024-35JC bảng dữ liệu(PDF) 13 Page - Cypress Semiconductor

tên linh kiện CY7C024-35JC
Giải thích chi tiết về linh kiện  4K x 16/18 and 8K x 16/18 Dual-Port Static RAM with SEM, INT, BUSY
PDF  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CYPRESS [Cypress Semiconductor]
Trang chủ  http://www.cypress.com
Logo CYPRESS - Cypress Semiconductor

CY7C024-35JC bảng dữ liệu(HTML) 13 Page - Cypress Semiconductor

Back Button CY7C024-35JC Datasheet HTML 9Page - Cypress Semiconductor CY7C024-35JC Datasheet HTML 10Page - Cypress Semiconductor CY7C024-35JC Datasheet HTML 11Page - Cypress Semiconductor CY7C024-35JC Datasheet HTML 12Page - Cypress Semiconductor CY7C024-35JC Datasheet HTML 13Page - Cypress Semiconductor CY7C024-35JC Datasheet HTML 14Page - Cypress Semiconductor CY7C024-35JC Datasheet HTML 15Page - Cypress Semiconductor CY7C024-35JC Datasheet HTML 16Page - Cypress Semiconductor CY7C024-35JC Datasheet HTML 17Page - Cypress Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 21 page
background image
CY7C024/024A/0241
CY7C025/0251
Document #: 38-06035 Rev. *D
Page 13 of 21
Notes
37. CE = HIGH for the duration of the above timing (both write and read cycle).
38. I/O0R = I/O0L = LOW (request semaphore); CER = CEL = HIGH.
39. Semaphores are reset (available to both ports) at cycle start.
40. If tSPS is violated, the semaphore is definitely obtained by one side or the other, but which side gets the semaphore is unpredictable.
Switching Waveforms (continued)
tSOP
tAA
VALID ADRESS
VALID ADRESS
tHD
DATAIN VALID
DATAOUT VALID
tOHA
tAW
tHA
tACE
tSOP
tSCE
tSD
tSA
tPWE
tSWRD
tDOE
WRITE CYCLE
READ CYCLE
OE
R/W
I/O 0
SEM
A 0–A 2
Figure 9. Semaphore Read After Write Timing, Either Side[37]
MATCH
tSPS
A0L–A2L
MATCH
R/WL
SEML
A 0R–A2R
R/WR
SEM R
Figure 10. Timing Diagram of Semaphore Contention[38, 39, 40]
[+] Feedback



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com