công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

XC6216DC01PR bảng dữ liệu(PDF) 24 Page - Torex Semiconductor

tên linh kiện XC6216DC01PR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Voltage Regulators with Stand-by Function - Input Voltage: 28V
PDF  43 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TOREX [Torex Semiconductor]
Trang chủ  http://www.torex.co.jp
Logo TOREX - Torex Semiconductor

XC6216DC01PR bảng dữ liệu(HTML) 24 Page - Torex Semiconductor

Back Button XC6216DC01PR Datasheet HTML 20Page - Torex Semiconductor XC6216DC01PR Datasheet HTML 21Page - Torex Semiconductor XC6216DC01PR Datasheet HTML 22Page - Torex Semiconductor XC6216DC01PR Datasheet HTML 23Page - Torex Semiconductor XC6216DC01PR Datasheet HTML 24Page - Torex Semiconductor XC6216DC01PR Datasheet HTML 25Page - Torex Semiconductor XC6216DC01PR Datasheet HTML 26Page - Torex Semiconductor XC6216DC01PR Datasheet HTML 27Page - Torex Semiconductor XC6216DC01PR Datasheet HTML 28Page - Torex Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 24 / 43 page
background image
24/43
XC6216/XE6216 Series
XC6216B/D C02
0
2
4
6
8
10
12
14
0
50
100
150
200
250
300
Output Current : IOUT (mA)
Ta=-40℃
Ta=25℃
Ta=85℃
VIN=VCE=15.0V, Ta=25℃, CIN=CL=1.0μF (ceramic)
XC6216B/D C02
0
2
4
6
8
10
12
14
0
50
100
150
200
250
300
Output Current : IOUT (mA)
VIN=13V
VIN=14V
VIN=15V
Ta=25℃, CIN=CL=1.0μF (ceramic)
Output Current: IOUT (mA)
Output Current: IOUT (mA)
XC6216B/C/D 202
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2.0
2.1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
Input Voltage: VIN (V)
IOUT=1mA
IOUT=10mA
IOUT=30mA
Ta=25℃, CIN=CL=1.0μF (ceramic)
Input Voltage: VIN (V)
Input Voltage: VIN (V)
XC6216B/C/D 202
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2.0
2.1
4
8
12
16
20
24
28
Input Voltage : VIN (V)
IOUT=1mA
IOUT=10mA
IOUT=30mA
Ta=25℃, CIN=CL=1.0μF (ceramic)
Input Voltage: VIN (V)
(1) Output Voltage vs. Output Current (Continued)
(2) Output Voltage vs. Input Voltage
■
TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS (Continued)
XC6216B/D 332
2.8
2.9
3
3.1
3.2
3.3
3.4
2.8
3.3
3.8
4.3
4.8
5.3
Input Voltage : VIN (V)
IOUT=1mA
IOUT=10mA
IOUT=30mA
Ta=25℃, CIN=CL=1.0uF(ceramic)
XC6216B/D 332
2.8
2.9
3
3.1
3.2
3.3
3.4
4
8
12
16
20
24
28
Input Voltage : VIN (V)
IOUT=1mA
IOUT=10mA
IOUT=30mA
Ta=25℃, CIN=CL=1.0uF(ceramic)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com