công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

XC6220C08BPR bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Torex Semiconductor

tên linh kiện XC6220C08BPR
Giải thích chi tiết về linh kiện  1A LDO Voltage Regulator with ?쏥reenOperation?
PDF  30 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TOREX [Torex Semiconductor]
Trang chủ  http://www.torex.co.jp
Logo TOREX - Torex Semiconductor

XC6220C08BPR bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Torex Semiconductor

  XC6220C08BPR Datasheet HTML 1Page - Torex Semiconductor XC6220C08BPR Datasheet HTML 2Page - Torex Semiconductor XC6220C08BPR Datasheet HTML 3Page - Torex Semiconductor XC6220C08BPR Datasheet HTML 4Page - Torex Semiconductor XC6220C08BPR Datasheet HTML 5Page - Torex Semiconductor XC6220C08BPR Datasheet HTML 6Page - Torex Semiconductor XC6220C08BPR Datasheet HTML 7Page - Torex Semiconductor XC6220C08BPR Datasheet HTML 8Page - Torex Semiconductor XC6220C08BPR Datasheet HTML 9Page - Torex Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 30 page
background image
5/30
XC6220
Series
PARAMETER
SYMBOL
CONDITIONS
MIN.
TYP.
MAX.
UNITS
CIRCUIT
High Speed Mode (HS)
2.0V≦VOUT(T)≦5.0V
VCE=VIN, IOUT=30mA
×0.99
×1.01
High Speed Mode (HS)
0.8V≦VOUT(T)≦1.95V
VCE=VIN, IOUT=30mA
-0.02
+0.02
Power Save Mode (PS)
2.0V≦VOUT(T)≦5.0V
VCE=VIN, IOUT=0.1mA
×0.98
×1.02
Output Voltage
VOUT(E)
(*2)
Power Save Mode (PS)
0.8V≦VOUT(T)≦1.95V
VCE=VIN, IOUT=0.1mA
-0.04
VOUT(T)
(*3)
+0.04
V
①
High Speed Mode(HS)、VCE=VIN
VIN=VOUT(T)+1.0V
0.8V≦VOUT(T)≦1.15V
700
1200
-
Output Current
IOUTMAX
High Speed Mode(HS)、VCE=VIN
VIN=VOUT(T)+1.0V
1.2V≦VOUT(T)≦5.0V
1000
1200
-
mA
①
Load Regulation
ΔVOUT
High Speed Mode (HS), VCE=VIN
10mA≦IOUT≦300mA
-
10
45
mV
①
Dropout Voltage1 (*4)
Vdif
High Speed Mode (HS)
IOUT=300mA, VCE=VIN
see the Voltage Chart
mV
①
Dropout Voltage2 (*4)
Vdif
High Speed Mode(HS)
IOUT=1000mA, VCE=VIN
see the Voltage Chart
mV
①
High Speed Mode(HS)
VIN=VCE=VOUT(T)+1.0V
IOUT=10mA (A/B Series)
-
50
108
Supply Current 1
ISS1
High Speed Mode(HS)
VIN=VCE=VOUT(T)+1.0V
IOUT=10mA (C/D Series)
-
50
see the
Voltage
Chart
μ
A
②
Power Save Mode(PS)
VIN=VCE=VOUT(T)+1.0V
IOUT=0.1mA
-
8
18
Supply Current 2
ISS2
Power Save Mode(PS)
VIN=VCE=VOUT(T)+1.0V
IOUT=0.1mA
-
8
see the
Voltage
Chart
μ
A
②
Stand-by Current
ISTBY
VIN=6.0V, VCE=VSS
-0.1
0.01
0.1
μ
A
②
VOUT(T)+0.5V≦VIN≦6.0V
:
1.1V≦VOUT(T)≦5.0V
High Speed Mode (HS), VCE=VIN
IOUT=100mA
Line Regulation
ΔVOUT/
(ΔVIN・VOUT)
1.6V≦VIN≦6.0V
:
0.8V≦VOUT(T)≦1.05V
High Speed Mode (HS), VCE=VIN
IOUT=100mA
-
0.01
0.20
%/V
①
Input Voltage
VIN
1.6
-
6.0
V
Output Voltage
Temperature
Characteristics
ΔVOUT/
(ΔTa・VOUT)
High Speed Mode (HS), VCE=VIN
IOUT=30mA
-40℃≦Ta≦85℃
-
±100
-
ppm/℃
①
■
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
●
XC6220A/B/C/D Series
Ta=25℃



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com