công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

XC6220D301PR bảng dữ liệu(PDF) 24 Page - Torex Semiconductor

tên linh kiện XC6220D301PR
Giải thích chi tiết về linh kiện  1A LDO Voltage Regulator with ?쏥reenOperation?
PDF  30 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TOREX [Torex Semiconductor]
Trang chủ  http://www.torex.co.jp
Logo TOREX - Torex Semiconductor

XC6220D301PR bảng dữ liệu(HTML) 24 Page - Torex Semiconductor

Back Button XC6220D301PR Datasheet HTML 20Page - Torex Semiconductor XC6220D301PR Datasheet HTML 21Page - Torex Semiconductor XC6220D301PR Datasheet HTML 22Page - Torex Semiconductor XC6220D301PR Datasheet HTML 23Page - Torex Semiconductor XC6220D301PR Datasheet HTML 24Page - Torex Semiconductor XC6220D301PR Datasheet HTML 25Page - Torex Semiconductor XC6220D301PR Datasheet HTML 26Page - Torex Semiconductor XC6220D301PR Datasheet HTML 27Page - Torex Semiconductor XC6220D301PR Datasheet HTML 28Page - Torex Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 24 / 30 page
background image
24/30
XC6220 Series
■
PACKAGING INFORMATION
●
USP-6C
●
SOT-25
●
SOT-89-5
Φ1.0
1.6
+0.15
-0.2
4.5±0.1
0.42±0.06
0.42±0.06
0.47±0.06
8°
8°
1.5±0.1
1.5±0.1
0.4
+0.03
-0.02
0.4
+0.03
-0.02
12
3
4
5
0.42±0.06
0.42±0.06
0.42±0.06
2



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com