công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PCA9635PW/Q900 bảng dữ liệu(PDF) 28 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện PCA9635PW/Q900
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-bit Fm I2C-bus LED driver
PDF  35 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

PCA9635PW/Q900 bảng dữ liệu(HTML) 28 Page - NXP Semiconductors

Back Button PCA9635PW/Q900 Datasheet HTML 24Page - NXP Semiconductors PCA9635PW/Q900 Datasheet HTML 25Page - NXP Semiconductors PCA9635PW/Q900 Datasheet HTML 26Page - NXP Semiconductors PCA9635PW/Q900 Datasheet HTML 27Page - NXP Semiconductors PCA9635PW/Q900 Datasheet HTML 28Page - NXP Semiconductors PCA9635PW/Q900 Datasheet HTML 29Page - NXP Semiconductors PCA9635PW/Q900 Datasheet HTML 30Page - NXP Semiconductors PCA9635PW/Q900 Datasheet HTML 31Page - NXP Semiconductors PCA9635PW/Q900 Datasheet HTML 32Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 28 / 35 page
background image
PCA9635_7
© NXP B.V. 2009. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 07 — 16 July 2009
28 of 35
NXP Semiconductors
PCA9635
16-bit Fm+ I2C-bus LED driver
14. Test information
Fig 17. Definition of timing
tSP
tBUF
tHD;STA
P
P
S
tLOW
tr
tHD;DAT
tf
tHIGH
tSU;DAT
tSU;STA
Sr
tHD;STA
tSU;STO
SDA
SCL
002aaa986
Rise and fall times refer to VIL and VIH.
Fig 18. I2C-bus timing diagram
SCL
SDA
tHD;STA
tSU;DAT
tHD;DAT
tf
tBUF
tSU;STA
tLOW
tHIGH
tVD;ACK
002aab285
tSU;STO
protocol
START
condition
(S)
bit 7
MSB
(A7)
bit 6
(A6)
bit 1
(D1)
bit 0
(D0)
1 / fSCL
tr
tVD;DAT
acknowledge
(A)
STOP
condition
(P)
RL = Load resistor for LEDn. RL for SDA and SCL > 1 kΩ (3 mA or less current).
CL = Load capacitance includes jig and probe capacitance.
RT = Termination resistance should be equal to the output impedance Zo of the pulse generators.
Fig 19. Test circuitry for switching times
PULSE
GENERATOR
VO
CL
50 pF
RL
500
Ω
002aab284
RT
VI
VDD
DUT
VDD
open
GND



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com