công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2SC1172 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd.

tên linh kiện 2SC1172
Giải thích chi tiết về linh kiện  Silicon NPN Power Transistors
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  JMNIC [Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd.]
Trang chủ  http://www.jmnic.com
Logo JMNIC - Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd.

2SC1172 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd.

  2SC1172 Datasheet HTML 1Page - Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd. 2SC1172 Datasheet HTML 2Page - Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd. 2SC1172 Datasheet HTML 3Page - Quanzhou Jinmei Electronic Co.,Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
JMnic
Product Specification
Silicon NPN Power Transistors
2SC1172
DESCRIPTION
・With TO-3 package
・High breakdown voltage
・High speed switching
APPLICATIONS
・For use in color TV horizontal
output applications
PINNING (See Fig.2)
PIN
DESCRIPTION
1
Base
2
Emitter
3
Collector
Absolute maximum ratings(Ta=25℃)
SYMBOL
PARAMETER
CONDITIONS
VALUE
UNIT
VCBO
Collector-base voltage
Open emitter
1500
V
VCEO
Collector-emitter voltage
Open base
600
V
VEBO
Emitter-base voltage
Open collector
6
V
IC
Collector current
5
A
PT
Total power dissipation
Tmb=25℃
50
W
Tj
Junction temperature
150
℃
Tstg
Storage temperature
-55~150
℃
Fig.1 simplified outline (TO-3) and symbol


Số phần tương tự - 2SC1172

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Wing Shing Computer Com...
2SC1172 WINGS-2SC1172 Datasheet
69Kb / 1P
NPN TRIPLE DIFFUSED PLANAR SILICON TRANSISTOR(COLOR TV HORIZONTAL OUTPUT APPLICATIONS)
logo
Savantic, Inc.
2SC1172 SAVANTIC-2SC1172 Datasheet
159Kb / 3P
Silicon NPN Power Transistors
logo
Inchange Semiconductor ...
2SC1172 ISC-2SC1172 Datasheet
127Kb / 3P
Silicon NPN Power Transistors
logo
Savantic, Inc.
2SC1172 SAVANTIC-2SC1172 Datasheet
161Kb / 3P
Silicon NPN Power Transistors
logo
Quanzhou Jinmei Electro...
2SC1172 JMNIC-2SC1172_15 Datasheet
149Kb / 3P
Silicon NPN Power Transistors
More results

Mô tả tương tự - 2SC1172

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
BUS47 MOTOROLA-BUS47 Datasheet
79Kb / 2P
NPN SILICON POWER TRANSISTORS
logo
Bourns Electronic Solut...
BD241 BOURNS-BD241 Datasheet
107Kb / 5P
NPN SILICON POWER TRANSISTORS
BU426 BOURNS-BU426 Datasheet
129Kb / 6P
NPN SILICON POWER TRANSISTORS
logo
Inchange Semiconductor ...
S2055A ISC-S2055A Datasheet
40Kb / 3P
Silicon NPN Power Transistors
2SC3182N ISC-2SC3182N Datasheet
168Kb / 4P
Silicon NPN Power Transistors
2SC4690 ISC-2SC4690 Datasheet
85Kb / 4P
Silicon NPN Power Transistors
logo
Savantic, Inc.
2SC2497 SAVANTIC-2SC2497 Datasheet
107Kb / 3P
Silicon NPN Power Transistors
2SC2517 SAVANTIC-2SC2517 Datasheet
104Kb / 3P
Silicon NPN Power Transistors
2SC2562 SAVANTIC-2SC2562 Datasheet
143Kb / 5P
Silicon NPN Power Transistors
2SC2577 SAVANTIC-2SC2577 Datasheet
136Kb / 3P
Silicon NPN Power Transistors
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com