công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TPIC44L02DB bảng dữ liệu(PDF) 19 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện TPIC44L02DB
Giải thích chi tiết về linh kiện  4-CHANNEL SERIAL AND PARALLEL LOW-SIDE PRE-FET DRIVER
PDF  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TPIC44L02DB bảng dữ liệu(HTML) 19 Page - Texas Instruments

Back Button TPIC44L02DB Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments TPIC44L02DB Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments TPIC44L02DB Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments TPIC44L02DB Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments TPIC44L02DB Datasheet HTML 16Page - Texas Instruments TPIC44L02DB Datasheet HTML 17Page - Texas Instruments TPIC44L02DB Datasheet HTML 18Page - Texas Instruments TPIC44L02DB Datasheet HTML 19Page - Texas Instruments TPIC44L02DB Datasheet HTML 20Page - Texas Instruments  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 19 / 20 page
background image
TPIC44L01, TPIC44L02, TPIC44L03
4-CHANNEL SERIAL AND PARALLEL LOW-SIDE PRE-FET DRIVER
SLIS062A – NOVEMBER 1996 – REVISED SEPTEMBER 1997
19
POST OFFICE BOX 655303
• DALLAS, TEXAS 75265
MECHANICAL DATA
DB (R-PDSO-G**)
PLASTIC SMALL-OUTLINE PACKAGE
4040065 / C 10/95
28 TERMINAL SHOWN
Gage Plane
8,20
7,40
0,15 NOM
0,63
1,03
0,25
38
12,90
12,30
28
10,50
24
8,50
Seating Plane
9,90
7,90
30
10,50
9,90
0,38
5,60
5,00
15
0,22
14
A
28
1
20
16
6,50
6,50
14
0,05 MIN
5,90
5,90
DIM
A MAX
A MIN
PINS **
2,00 MAX
6,90
7,50
0,65
M
0,15
0
°–8°
0,10
3,30
8
2,70
NOTES: A. All linear dimensions are in millimeters.
B. This drawing is subject to change without notice.
C. Body dimensions do not include mold flash or protrusion not to exceed 0,15.
D. Falls within JEDEC MO-150



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com