công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PCS5I9350 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - PulseCore Semiconductor

tên linh kiện PCS5I9350
Giải thích chi tiết về linh kiện  3.3V 1:10 LVCMOS PLL Clock Generator
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PULSECORE [PulseCore Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com/
Logo PULSECORE - PulseCore Semiconductor

PCS5I9350 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - PulseCore Semiconductor

Back Button PCS5I9350 Datasheet HTML 4Page - PulseCore Semiconductor PCS5I9350 Datasheet HTML 5Page - PulseCore Semiconductor PCS5I9350 Datasheet HTML 6Page - PulseCore Semiconductor PCS5I9350 Datasheet HTML 7Page - PulseCore Semiconductor PCS5I9350 Datasheet HTML 8Page - PulseCore Semiconductor PCS5I9350 Datasheet HTML 9Page - PulseCore Semiconductor PCS5I9350 Datasheet HTML 10Page - PulseCore Semiconductor PCS5I9350 Datasheet HTML 11Page - PulseCore Semiconductor PCS5I9350 Datasheet HTML 12Page - PulseCore Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 12 page
background image
November 2006
PCS5I9350
rev 0.3
3.3V 1:10 LVCMOS PLL Clock Generator
9 of 12
Notice: The information in this document is subject to change without notice.
Package Diagram
32-lead TQFP
SECTION A-A
Dimensions
Inches
Millimeters
Symbol
Min
Max
Min
Max
A
….
0.0472
1.2
A1
0.0020
0.0059
0.05
0.15
A2
0.0374
0.0413
0.95
1.05
D
0.3465
0.3622
8.8
9.2
D1
0.2717
0.2795
6.9
7.1
E
0.3465
0.3622
8.8
9.2
E1
0.2717
0.2795
6.9
7.1
L
0.0177
0.0295
0.45
0.75
L1
0.03937 REF
1.00 REF
T
0.0035
0.0079
0.09
0.2
T1
0.0038
0.0062
0.097
0.157
b
0.0118
0.0177
0.30
0.45
b1
0.0118
0.0157
0.30
0.40
R0
0.0031
0.0079
0.08
0.2
a
e
0.031 BASE
0.8 BASE



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com