| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
PCS3P623Z09B bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - PulseCore Semiconductor |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PCS3P623Z09B bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - PulseCore Semiconductor |
|
7 / 15 page ![]() PCS3P623Z05A/B May 2008 PCS3P623Z09A/B rev 0.1 Timing-Safe™ Peak EMI Reduction IC 7 of 15 Notice: The information in this document is subject to change without notice. Switching Waveforms Duty Cycle Timing All Outputs Rise/Fall Time Output - Output Skew Input - Output Propagation Delay t2 t1 VDD/2 VDD/2 VDD/2 OUTPUT t3 OUTPUT 0V t4 3.3V 0.8V 2V 0.8V 2V t 5 OUTPUT OUTPUT VDD/2 VDD/2 t 6 OUTPUT INPUT VDD/2 VDD/2 |