công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SSM14APT bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Chenmko Enterprise Co. Ltd.

tên linh kiện SSM14APT
Giải thích chi tiết về linh kiện  SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CHENMKO [Chenmko Enterprise Co. Ltd.]
Trang chủ  http://www.chenmko.com
Logo CHENMKO - Chenmko Enterprise Co. Ltd.

SSM14APT bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Chenmko Enterprise Co. Ltd.

  SSM14APT Datasheet HTML 1Page - Chenmko Enterprise Co. Ltd. SSM14APT Datasheet HTML 2Page - Chenmko Enterprise Co. Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
RATING CHARACTERISTIC CURVES ( SSM14APT )
FIG. 1 - TYPICAL FORWARD CURRENT DERATING CURVE
FIG. 5 - TYPICAL JUNCTION CAPACITANCE
REVERSE VOLTAGE, ( V )
LEAD TEMPERATURE, (
oC )
1.0
.75
.50
.25
0
10
20
40
60
80
100
200
400
.1
.4
1.0
4
10
40
80
0
25
50
75
100
125
150
175
TJ = 25
oC
FIG. 4 - MAXIMUM NON-REPETIVE FORWARD
SURGE CURRENT
NUMBER OF CYCLES AT 60 Hz
0
10
20
30
40
50
100
1
2
4
6
8 10
20
40
80
8.3ms Single Half Sine-Wave
(JEDEC Method)
Single
Half Wave 60HZ
Resistive or
Inductive Load
FIG. 3 - TYPICAL REVERSE CHARACTERISTICS
PERCENT OF RATED PEAK REVERSE VOLTAGE, ( % )
1000
100
10
1.0
0.1
.01
0
20
40
60
80
100
120
140
TJ = 100
oC
TJ = 25
oC
20
10
1.0
FIG. 2 - TYPICAL INSTANTANEOUS
FORWARD CHARACTERISTICS
0.1
.1
.3
.5
.7
.9
INSTANTANEOUS FORWARD VOLTAGE,(V)
1.1
1.3
1.5
1.7
1.9
2.1
TJ =25
oC
Pulse Width=300us
1% Duty Cycle



Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com