công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IQ36480HPD4FNRS bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - SynQor Worldwide Headquarters

tên linh kiện IQ36480HPD4FNRS
Giải thích chi tiết về linh kiện  Half-brick DC-DC Converter
PDF  30 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SYNQOR [SynQor Worldwide Headquarters]
Trang chủ  http://www.synqor.com
Logo SYNQOR - SynQor Worldwide Headquarters

IQ36480HPD4FNRS bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - SynQor Worldwide Headquarters

  IQ36480HPD4FNRS Datasheet HTML 1Page - SynQor Worldwide Headquarters IQ36480HPD4FNRS Datasheet HTML 2Page - SynQor Worldwide Headquarters IQ36480HPD4FNRS Datasheet HTML 3Page - SynQor Worldwide Headquarters IQ36480HPD4FNRS Datasheet HTML 4Page - SynQor Worldwide Headquarters IQ36480HPD4FNRS Datasheet HTML 5Page - SynQor Worldwide Headquarters IQ36480HPD4FNRS Datasheet HTML 6Page - SynQor Worldwide Headquarters IQ36480HPD4FNRS Datasheet HTML 7Page - SynQor Worldwide Headquarters IQ36480HPD4FNRS Datasheet HTML 8Page - SynQor Worldwide Headquarters IQ36480HPD4FNRS Datasheet HTML 9Page - SynQor Worldwide Headquarters Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 30 page
background image
Technical
Specification
IQ36-HP Family
Product # IQ36xxxHPXxx
Phone 1-888-567-9596
www.synqor.com
Doc.# 005-0005231 Rev. A
05/26/09
Page 2
NOTES
1)
Appliedtorqueperscrewshouldnotexceed6in-lb.(0.7Nm).
2)
Baseplateflatnesstoleranceis0.004"(.10mm)TIRforsurface.
3)
Pins1-3,5-7are0.040”(1.02mm)diameter,with0.080”
(2.03mm)diameterstandoffshoulders.
4)
Pins4and8are0.080”(2.03mm)dia.with0.125”(3.18mm)dia.
standoff shoulders
5)
AllPins:Material:CopperAlloy
Finish:MatteTinoverNickelplate
6)
UndimensionedComponentsareshownforvisualreferenceonly
7)
Weight:4.9oz(142g)
8)
ThreadedorNon-Threadedoptionsavailable
9)
Alldimensionsininches(mm)Tolerances:
x.xx+/-0.02in.(x.x+/-0.5mm)
x.xxx+/-0.010in.(x.xx+/-0.25mm)
PIN DESIGNATIONS
Pin
Name
Function
1
Vin(+)
Positive input voltage
2
ON/OFF
TTLinputtoturnconverteron
andoff,referencedtoVin(–),with
internal pull up.
3
Vin(–)
Negativeinputvoltage
4
Vout(–)
Negativeoutputvoltage
5
SENSE(–) Negativeremotesense1
6
TRIM
Outputvoltagetrim2
7
SENSE(+) Positive remote sense3
8
Vout(+)
Positive output voltage
Notes:
1) SENSE(–)shouldbeconnectedtoVout(–)either
remotely or at the converter.
2) LeaveTRIMpinopenfornominaloutputvoltage.
3) SENSE(+)shouldbeconnectedtoVout(+)
either remotely or at the converter.
1.90
[ 48,3 ]
.400
[ 10,16 ]
1.400
[ 35,56 ]
.400
[ 10,16 ]
.700
[ 17,78 ]
1.000
[ 25,4 ]
1.400
[ 35,56 ]
2.386
±.020
[ 60,6
±0,5 ]
.233
±.020
[ 5,92
±0,5 ]
.543
±.020 [ 13,79 ±0,5]
1.90
[ 48,3 ]
2.486
±.020 [ 63,14 ±0,5 ]
.243
±.020
[ 6,17
±0,5 ]
.243
±.020
[ 6,17
±0,5]
2.00
[ 50,8 ]
+.002
.512 -.005
+0,05
13
[ -0,12 ]
OVERALL
HEIGHT
+.007
.027 -.010
+0,17
0,69
[ -0,25 ]
BOTTOMSIDE CLEARANCE
.163
[ 4,14 ]
1
2
3
4
5
6
7
8
SIDE VIEW
TOP VIEW
THRU HOLE
M3 (SEE NOTE 8)
STANDOFFS (4)
IQ36-HPMechanicalDrawing



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com