| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
TLC277CP bảng dữ liệu(PDF) 28 Page - Texas Instruments |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TLC277CP bảng dữ liệu(HTML) 28 Page - Texas Instruments |
|
28 / 36 page ![]() TLC272, TLC272A, TLC272B, TLC272Y, TLC277 LinCMOS ™ PRECISION DUAL OPERATIONAL AMPLIFIERS SLOS091B – OCTOBER 1987 – REVISED AUGUST 1994 28 POST OFFICE BOX 655303 • DALLAS, TEXAS 75265 TYPICAL CHARACTERISTICS Figure 36 VDD = 5 V TA = 25°C VI = 10 mV See Figure 3 45 ° 40 ° 35 ° 30 ° 80 60 40 20 25 ° 100 50 ° CL – Capacitive Load – pF 0 PHASE MARGIN vs CAPACITIVE LOAD 10 30 50 70 90 Figure 37 See Figure 2 RS = 20 Ω TA = 25°C VDD = 5 V 100 10 300 200 100 0 1000 400 f – Frequency – Hz 1 EQUIVALENT INPUT NOISE VOLTAGE vs FREQUENCY |