công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2571 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - KR Electronics, Inc.

tên linh kiện 2571
Giải thích chi tiết về linh kiện  Bandpass Filter
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  KR [KR Electronics, Inc.]
Trang chủ  http://www.krfilters.com
Logo KR - KR Electronics, Inc.

2571 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - KR Electronics, Inc.

  2571 Datasheet HTML 1Page - KR Electronics, Inc. 2571 Datasheet HTML 2Page - KR Electronics, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
Page 1
© 2004, KR Electronics, Inc.
CH1
S 21
log MAG
1 dB/
REF 0 dB
CENTER 10.000 000 MHz
SPAN
1.000 000 MHz
Cor
PRm
CH2
S 21
delay
REF 1 us
500 ns/
Cor
PRm
27 Oct 2004 11:29:33
1
2
CH1
S 21
log MAG
10 dB/
REF 0 dB
CENTER 10.000 000 MHz
SPAN 10.000 000 MHz
Cor
Avg
8
PRm
27 Oct 2004 11:31:59
KR Electronics, Inc.
KR 2571 is a 10 MHz bandpass filter. The filter has a
minimum 3 dB bandwidth of 0.5 MHz and is designed for 50
Ω
source and load impedance. Other center frequencies and band-
widths are available.
General Description
KR Electronics, Inc.
KR Electronics, Inc.
KR Electronics, Inc.
KR Electronics, Inc.
Features
Features
Features
Features
• 10 MHz Bandpass
• 50 Ω
• BNC Connectors
Typical Performance
www.krfilters.com
Passband Amplitude & Group Delay
(1 dB/div & 500 nsec/div)
KR Electronics, Inc.
91 Avenel Street
Avenel, NJ 07001
www.krfilters.com
sales@krfilters.com
(732) 636-1900
(732) 636-1982
Web
Email
Phone
Fax
Overall Response
(10 dB/div)


Số phần tương tự - 2571

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Schurter Inc.
2571 SCHURTER-2571 Datasheet
381Kb / 3P
IEC Appliance Inlet C8, Screw-on Mounting, Front Side, Solder or Quick-connect or Print Terminal
2571 SCHURTER-2571 Datasheet
282Kb / 3P
IEC Appliance Inlet C8, Screw-on Mounting, Front Side, Solder or Quick-connect or Print Terminal
2571 SCHURTER-2571 Datasheet
281Kb / 3P
IEC Appliance Inlet C8, Screw-on Mounting, Front Side, Solder or Quick-connect or Print Terminal
2571 SCHURTER-2571 Datasheet
282Kb / 3P
IEC Appliance Inlet C8, Screw-on Mounting, Front Side, Solder or Quick-connect or Print Terminal
05.01.2022
2571-A-ABC0-D-EGF SCHURTER-2571-A-ABC0-D-EGF Datasheet
272Kb / 3P
IEC Appliance Inlet C8, Screw-on Mounting, Front Side, Solder or Quick-connect or Print Terminal
More results

Mô tả tương tự - 2571

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Mini-Circuits
VBF-8000 MINI-VBF-8000 Datasheet
276Kb / 2P
Bandpass Filter
VBF-7500 MINI-VBF-7500 Datasheet
310Kb / 2P
Bandpass Filter
VBF-7350 MINI-VBF-7350 Datasheet
313Kb / 2P
Bandpass Filter
VBF-2275 MINI-VBF-2275 Datasheet
329Kb / 2P
Bandpass Filter
ZX75BP-1842 MINI-ZX75BP-1842 Datasheet
166Kb / 1P
Bandpass Filter
VBFZ-3590 MINI-VBFZ-3590 Datasheet
228Kb / 1P
Bandpass Filter
VBFZ-4000 MINI-VBFZ-4000 Datasheet
259Kb / 1P
Bandpass Filter
VBFZ-5500 MINI-VBFZ-5500 Datasheet
228Kb / 1P
Bandpass Filter
ZABP-450 MINI-ZABP-450 Datasheet
372Kb / 3P
Bandpass Filter
ZABP-587-S MINI-ZABP-587-S Datasheet
349Kb / 3P
Bandpass Filter
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com