công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TCM320AC37IPT bảng dữ liệu(PDF) 22 Page - Texas Instruments

tên linh kiện TCM320AC37IPT
Giải thích chi tiết về linh kiện  VOICE-BAND AUDIO PROCESSORS VBAPE
PDF  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TCM320AC37IPT bảng dữ liệu(HTML) 22 Page - Texas Instruments

Back Button TCM320AC37IPT Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments TCM320AC37IPT Datasheet HTML 16Page - Texas Instruments TCM320AC37IPT Datasheet HTML 17Page - Texas Instruments TCM320AC37IPT Datasheet HTML 18Page - Texas Instruments TCM320AC37IPT Datasheet HTML 19Page - Texas Instruments TCM320AC37IPT Datasheet HTML 20Page - Texas Instruments TCM320AC37IPT Datasheet HTML 21Page - Texas Instruments TCM320AC37IPT Datasheet HTML 22Page - Texas Instruments TCM320AC37IPT Datasheet HTML 23Page - Texas Instruments  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 22 / 23 page
background image
TCM320AC36, TCM320AC37
VOICE-BAND AUDIO PROCESSORS (VBAP
™)
SLWS003C – MAY 1992 – REVISED APRIL – 1998
22
POST OFFICE BOX 655303
• DALLAS, TEXAS 75265
MECHANICAL DATA
PT (S-PQFP-G48)
PLASTIC QUAD FLATPACK
4040052 / B 03/95
0,13 NOM
0,17
0,27
25
24
SQ
12
13
36
37
6,80
7,20
1
48
5,50 TYP
0,25
0,45
0,75
0,05 MIN
SQ
9,20
8,80
1,35
1,45
1,60 MAX
Gage Plane
Seating Plane
0,10
0
°–7°
0,50
M
0,08
NOTES: A. All linear dimensions are in millimeters.
B. This drawing is subject to change without notice.
C. Falls within JEDEC MO-136
D. This may also be a thermally-enhanced plastic package with leads connected to the die pads.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com