công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2480 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - KR Electronics, Inc.

tên linh kiện 2480
Giải thích chi tiết về linh kiện  Bandpass Filter
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  KR [KR Electronics, Inc.]
Trang chủ  http://www.krfilters.com
Logo KR - KR Electronics, Inc.

2480 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - KR Electronics, Inc.

  2480 Datasheet HTML 1Page - KR Electronics, Inc. 2480 Datasheet HTML 2Page - KR Electronics, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
Page 1
© 2003, KR Electronics, Inc.
KR 2480 Bandpass Filter
KR 2480 is an 18 KHz bandpass filter. Other center frequen-
cies can be specified.
General Description
KR Electronics, Inc.
KR Electronics, Inc.
KR Electronics, Inc.
KR Electronics, Inc.
Features
Features
Features
Features
• 18 KHz center frequency
• 50 Ω
Typical Measured Performance
www.krfilters.com
KR Electronics, Inc.
91 Avenel Street
Avenel, NJ 07001
www.krfilters.com
sales@krfilters.com
(732) 636-1900
(732) 636-1982
Web
Email
Phone
Fax
-50
-45
-40
-35
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
8
10
1214
1618
2022
242628
Frequency (KHz)
Overall Response & Return Loss
(5 dB/div)


Số phần tương tự - 2480

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Lumberg
2480 LUMBERG-2480 Datasheet
483Kb / 3P
USB and IEEE 1394 connectors
logo
Keystone Electronics Co...
2480 KEYSTONE-2480 Datasheet
450Kb / 1P
Economical design, available with PC terminals or wire leads
logo
Heyco.
2480 HEYCO-2480 Datasheet
106Kb / 1P
Snap Bushings
logo
Lumberg
2480 LUMBERG-2480 Datasheet
518Kb / 3P
USB and IEEE 1394 connectors
05/2018
2480 LUMBERG-2480 Datasheet
367Kb / 3P
USB and IEEE 1394 connectors
05/2020
More results

Mô tả tương tự - 2480

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Mini-Circuits
VBF-8000 MINI-VBF-8000 Datasheet
276Kb / 2P
Bandpass Filter
VBF-7500 MINI-VBF-7500 Datasheet
310Kb / 2P
Bandpass Filter
VBF-7350 MINI-VBF-7350 Datasheet
313Kb / 2P
Bandpass Filter
VBF-2275 MINI-VBF-2275 Datasheet
329Kb / 2P
Bandpass Filter
ZX75BP-1842 MINI-ZX75BP-1842 Datasheet
166Kb / 1P
Bandpass Filter
VBFZ-3590 MINI-VBFZ-3590 Datasheet
228Kb / 1P
Bandpass Filter
VBFZ-4000 MINI-VBFZ-4000 Datasheet
259Kb / 1P
Bandpass Filter
VBFZ-5500 MINI-VBFZ-5500 Datasheet
228Kb / 1P
Bandpass Filter
ZABP-450 MINI-ZABP-450 Datasheet
372Kb / 3P
Bandpass Filter
ZABP-587-S MINI-ZABP-587-S Datasheet
349Kb / 3P
Bandpass Filter
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com