công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2055 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - KR Electronics, Inc.

tên linh kiện 2055
Giải thích chi tiết về linh kiện  Highpass Filter
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  KR [KR Electronics, Inc.]
Trang chủ  http://www.krfilters.com
Logo KR - KR Electronics, Inc.

2055 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - KR Electronics, Inc.

  2055 Datasheet HTML 1Page - KR Electronics, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
Highpass
Filter
KR Model
2055
KR Part Number
2055
Filter Type
Highpass
Insertion Loss
< 1 dB
Start of Passband (< 3 dB)
50 Hz
End of Stopband
30 Hz
Stopband Attenuation
> 40 dB
Source and Load Impedance
10 K
Ω
Dimensions inches
Specifications
Outline Drawing
KR Electronics
www.krfilters.com
91 Avenel Street
Avenel, NJ 07001
732-636-1900


Số phần tương tự - 2055

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Heyco.
2055 HEYCO-2055 Datasheet
105Kb / 1P
Universal Bushings
logo
Adafruit Industries
2055 ADAFRUIT-2055 Datasheet
467Kb / 2P
Scrubber Knob for Rotary Encoder - 35mm
7-20-17
logo
Bourns Electronic Solut...
2055-23 BOURNS-2055-23 Datasheet
206Kb / 2P
Gas Discharge Tube Surge Protector
2055-23-SM-RPLF BOURNS-2055-23-SM-RPLF Datasheet
206Kb / 2P
Gas Discharge Tube Surge Protector
2055-25-SM-RPLF BOURNS-2055-25-SM-RPLF Datasheet
206Kb / 2P
Gas Discharge Tube Surge Protector
More results

Mô tả tương tự - 2055

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
KR Electronics, Inc.
2281 KR-2281 Datasheet
21Kb / 1P
Highpass Filter
2290-35-SMA KR-2290-35-SMA Datasheet
47Kb / 2P
Highpass Filter
2315 KR-2315 Datasheet
16Kb / 1P
Highpass Filter
2357 KR-2357 Datasheet
15Kb / 1P
Highpass Filter
2432-30-SMA KR-2432-30-SMA Datasheet
47Kb / 2P
Highpass Filter
2432-50 KR-2432-50 Datasheet
399Kb / 2P
Highpass Filter
2432-90 KR-2432-90 Datasheet
184Kb / 2P
Highpass Filter
2432-500-SMA KR-2432-500-SMA Datasheet
47Kb / 2P
Highpass Filter
2583 KR-2583 Datasheet
21Kb / 2P
Highpass Filter
2902 KR-2902 Datasheet
84Kb / 2P
Highpass Filter
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com