công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CSQ-3944E bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - China Semiconductor Corporation

tên linh kiện CSQ-3944E
Giải thích chi tiết về linh kiện  0.39 Inch Quad Digit Display
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CHINASEMI [China Semiconductor Corporation]
Trang chủ  
Logo CHINASEMI - China Semiconductor Corporation

CSQ-3944E bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - China Semiconductor Corporation

  CSQ-3944E Datasheet HTML 1Page - China Semiconductor Corporation CSQ-3944E Datasheet HTML 2Page - China Semiconductor Corporation CSQ-3944E Datasheet HTML 3Page - China Semiconductor Corporation CSQ-3944E Datasheet HTML 4Page - China Semiconductor Corporation CSQ-3944E Datasheet HTML 5Page - China Semiconductor Corporation CSQ-3944E Datasheet HTML 6Page - China Semiconductor Corporation CSQ-3944E Datasheet HTML 7Page - China Semiconductor Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 7 page
background image
CHINA
SEMICONDUCTOR
Spec. No.
CORPORATION
Rev.
Internal Circuit Diagrams -
Absolute Maximum Rating -
(Ta=25 )
Symbol
Unit
PAD
mW
IAF
mA
IPF
mA
-
mA/
VR
V
Topr
Tstg
Page
2/5
Power Dissipation Per Dice
Peak Current Per Dice(duty cycle 1/10, 1kHz)
Continuous Forward Current Per Dice
Derating Linear From 25
Per Dice
0.33
Operating Temp.
Storage Temp.
-35 ~ +85
Solder temperature 1/16 inch below seating plane for 3 seconds at 260
Reverse Voltage Per Dice
-35 ~ +85
http://www.csctw.com.tw
5
90
25
Parameter
Rating
PS-ND-08090211
A
70
Model No CSQ-3944/3943E



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com