công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CSQ-542G bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - China Semiconductor Corporation

tên linh kiện CSQ-542G
Giải thích chi tiết về linh kiện  0.56 Inch Quad Digit Display
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CHINASEMI [China Semiconductor Corporation]
Trang chủ  
Logo CHINASEMI - China Semiconductor Corporation

CSQ-542G bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - China Semiconductor Corporation

  CSQ-542G Datasheet HTML 1Page - China Semiconductor Corporation CSQ-542G Datasheet HTML 2Page - China Semiconductor Corporation CSQ-542G Datasheet HTML 3Page - China Semiconductor Corporation CSQ-542G Datasheet HTML 4Page - China Semiconductor Corporation CSQ-542G Datasheet HTML 5Page - China Semiconductor Corporation CSQ-542G Datasheet HTML 6Page - China Semiconductor Corporation CSQ-542G Datasheet HTML 7Page - China Semiconductor Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 7 page
background image
CHINA
SEMICONDUCTOR
Spec. No.
CORPORATION
Rev.
Features -
1. 0.56 inch (14.2mm) digit height.
3. RoHS compliant.
4. Low power consumption.
5. Easy mounting on P.C. board or socket.
Device Selection Guide -
Package Dimensions -
Page
1/5
http://www.csctw.com.tw
Common Anode
CSQ-542G
GaP
Common Cathode
Description
Yellow Green
CSQ-541G
2. Case mold type.
Model No CSQ-542/541G
GaP
Yellow Green
Material
PS-ND-08090228
A
Emitted Color
Chip
Part No.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com