công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCT270 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - ISOCOM COMPONENTS

tên linh kiện MCT270
Giải thích chi tiết về linh kiện  OPTICALLY COUPLED ISOLATOR PHOTOTRANSISTOR OUTPUT
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ISOCOM [ISOCOM COMPONENTS]
Trang chủ  http://www.isocom.com
Logo ISOCOM - ISOCOM COMPONENTS

MCT270 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - ISOCOM COMPONENTS

  MCT270 Datasheet HTML 1Page - ISOCOM COMPONENTS MCT270 Datasheet HTML 2Page - ISOCOM COMPONENTS MCT270 Datasheet HTML 3Page - ISOCOM COMPONENTS  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
PARAMETER
MIN TYP MAX UNITS
TEST CONDITION
Input
Forward Voltage (V
F)
1.2
1.5
V
I
F = 20mA
Reverse Voltage (V
R)
3
V
I
R = 10µA
Reverse Current (I
R)
10
µA
V
R = 3V
Output
Collector-emitter Breakdown (BV
CEO)
MCT27x(exceptMCT275)
30
V
I
C = 1mA
MCT275
( note 2 )
80
V
Collector-base Breakdown (BV
CBO)
70
V
I
C = 100µA
Emitter-base Breakdown (BV
EBO)
5
V
I
E = 100µA
Collector-emitter Dark Current (I
CEO)
50
nA
V
CE = 10V
Coupled
Current Transfer Ratio (CTR)
MCT270
50
%
10mA I
F , 10V VCE
MCT271
45
90
%
MCT272
75
150
%
MCT273
125
250
%
MCT274
225
400
%
MCT275
70
210
%
MCT276
15
60
%
MCT277
100
%
Collector-emitter Saturation VoltageV
CE(SAT)
0.4
V
16mA I
F , 2mA IC
Input to Output Isolation Voltage V
ISO
5300
V
RMS
See note 1
7500
V
PK
See note 1
Input-output Isolation Resistance R
ISO
5x1010
Ω
V
IO = 500V (note 1)
Switching Time t
ON ,
t
OFF
MCT270,272
10
µs
V
CC = 5V , RL = 100Ω,
MCT271
7
µs
I
C= 2mA, (fig 1)
MCT273
20
µs
MCT274
25
µs
MCT275,277
15
µs
MCT276
3.5
µs
7/12/00
ELECTRICAL CHARACTERISTICS ( T
A= 25°C Unless otherwise noted )
Output
Output
R
L = 100Ω
Input
10%
90%
90%
10%
t
on
t
r
FIG 1
V
CC
t
off
t
f
Note 1
Measured with input leads shorted together and output leads shorted together.
Note 2
Special Selections are available on request. Please consult the factory.
DB92544m-AAS/A2



Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com