công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SN75ALS175 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện SN75ALS175
Giải thích chi tiết về linh kiện  QUADRUPLE DIFFERENTIAL LINE RECEIVER
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

SN75ALS175 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Texas Instruments

  SN75ALS175 Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments SN75ALS175 Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments SN75ALS175 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments SN75ALS175 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments SN75ALS175 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments SN75ALS175 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments SN75ALS175 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 7 page
background image
SN75ALS175
QUADRUPLE DIFFERENTIAL LINE RECEIVER
SLLS131C – SEPTEMBER 1991 – REVISED MAY 1995
2
POST OFFICE BOX 655303
• DALLAS, TEXAS 75265
logic symbol†
4Y
3Y
2Y
1Y
4B
4A
3B
3A
3,4EN
2B
2A
1B
1A
1,2EN
13
11
5
3
15
14
9
10
12
7
6
1
2
4
EN
EN
† This symbol is in accordance with ANSI/IEEE Std 91-1984 and
IEC Publication 617-12.
logic diagram (positive logic)
2B
2A
1B
1A
1,2EN
2Y
1Y
3
5
4B
4A
3B
3A
3,4EN
13
11
3Y
4Y
15
14
9
10
12
7
6
1
2
4
schematics of inputs and outputs
TYPICAL OF ALL OUTPUTS
EQUIVALANT OF EACH ENABLE INPUT
EQUIVALANT OF EACH A OR B INPUT
70
Ω
GND
Output
VCC
GND
VCC
VCC
288 k
Ω
NOM
GND
Input
VCC (A)
or
GND (B)
17 k
Ω
NOM
17 k
Ω
NOM
17 k
Ω
NOM
EN
Input



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com